データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

WSF12N10 データシート(PDF) 5 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

部品番号. WSF12N10
部品情報  N-Ch MOSFET
ダウンロード  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  WIINSOK [Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd]
ホームページ  http://www.winsok.tw/index.html
Logo 

WSF12N10 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
N-Ch MOSFET
Page 5
www.winsok.tw
Dec.2014
WSF12N10
Typical Characteristics
0
8
16
24
32
40
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
Frequency=1MHz
Crss
Coss
Ciss
VSD - Source - Drain Voltage (V)
Source-Drain Diode Forward
VDS - Drain - Source Voltage (V)
Capacitance
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
0.1
1
10
T
j=175
oC
T
j=25
oC
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
R
ON@Tj=25
oC: 135mW
V
GS = 10V
I
DS = 5A
Drain-Source On Resistance
-50 -25
0
25 50 75 100 125 150 175
Tj- Junction Temperature (°C)
0
2
4
6
8
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
V
DS=50V
I
DS=5A
Gate Charge
QG - Gate Charge (nC)


Html ページ

1  2  3  4  5  6 


Datasheet Download




リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn