データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

YFW4153 データシート(PDF) 4 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

部品番号 YFW4153
部品情報  N-Channel MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  YFWDIODE [DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD]
ホームページ  http://www.yfwdiode.com/
Logo YFWDIODE - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

YFW4153 データシート(HTML) 4 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

  YFW4153 Datasheet HTML 1Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD YFW4153 Datasheet HTML 2Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD YFW4153 Datasheet HTML 3Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD YFW4153 Datasheet HTML 4Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD YFW4153 Datasheet HTML 5Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
YFW4153 SOT-523
4 / 5
www.yfwdiode.com
Dongguan YFW Electronics Co, Ltd.
Drain current ID (mA)
|Yfs| – ID
10
1000
1000
10
100
3000
300
1
Drain-source voltage VDS (V)
C – VDS
1
0.1
1
10
100
10
100
30
50
3
5
Common Source
Ta
= 25°C
f
= 1 MHz
VGS = 0 V
Drain current ID (mA)
t – ID
10
1
1000
10
100
1000
100
tf
ton
tr
Common Source
VDD = 10 V
VGS = 0 to 2.5 V
Ta
= 25 °C
RG = 4.7 Ω
Drain-source voltage VDS (V)
IDR – VDS
1000
0
10
100
0.1
1
–0.5
–1.0
−25 °C
Ta =100 °C
25 °C
–1.5
Common Source
VGS = 0 V
G
D
S
IDR
toff
10000
Ciss
Coss
Crss
Total Gate Charge Qg (nC)
Dynamic Input Characteristic
0
0
2
4
8
10
6
2
1
3
Common Source
ID = 0.5 A
Ta
= 25°C
Ambient temperature Ta (°C)
PD – Ta
200
0
50
120
100
140
100
150
160
250
80
60
40
20
0
-20
-40
Mounted on a FR4 board
(25.4 mm × 25.4 mm × 1.6 mm , Cu Pad : 0.36 mm
2 ×3)
100
30
VDD = 10 V
VDD = 16 V
Common Source
VDS = 3 V
Ta
= 25°C


同様の部品番号 - YFW4153

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
YFW40G03NF YFWDIODE-YFW40G03NF Datasheet
1Mb / 8P
   30V NP-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
YFW40H04NF YFWDIODE-YFW40H04NF Datasheet
1Mb / 5P
   40V NN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
YFW40N02AD YFWDIODE-YFW40N02AD Datasheet
1Mb / 5P
   20V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
YFW40N03S YFWDIODE-YFW40N03S Datasheet
1Mb / 5P
   30V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
YFW40P04AD YFWDIODE-YFW40P04AD Datasheet
1Mb / 5P
   -40V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev:2021Y1
More results

同様の説明 - YFW4153

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KIA Semiconductor Techn...
2302 KIA-2302 Datasheet
110Kb / 4P
   P-CHANNEL MOSFET N-CHANNEL MOSFET
logo
Microsemi Corporation
APT34M60B MICROSEMI-APT34M60B Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT34M120J MICROSEMI-APT34M120J Datasheet
273Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT41M80B2 MICROSEMI-APT41M80B2 Datasheet
265Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT43M60B2 MICROSEMI-APT43M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT58M50J MICROSEMI-APT58M50J Datasheet
275Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT66M60B2 MICROSEMI-APT66M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT28M120B2 MICROSEMI-APT28M120B2 Datasheet
283Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT6M100K MICROSEMI-APT6M100K Datasheet
263Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT24M120B2 MICROSEMI-APT24M120B2 Datasheet
407Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
logo
SemiWell Semiconductor
SFP50N06 SEMIWELL-SFP50N06 Datasheet
895Kb / 7P
   N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com