データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

UF2810P データシート(PDF) 2 Page - Tyco Electronics

部品番号 UF2810P
部品情報  RF MOSFET Power Transistor, 10W, 28V 100-500MHz
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MACOM [Tyco Electronics]
ホームページ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

UF2810P データシート(HTML) 2 Page - Tyco Electronics

  UF2810P Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics UF2810P Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image


同様の部品番号 - UF2810P

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
M/A-COM Technology Solu...
UF2810P MA-COM-UF2810P Datasheet
218Kb / 2P
   RF Power MOSFET Transistor 10W, 100-500 MHz, 28V
UF2810P MA-COM-UF2810P Datasheet
218Kb / 2P
   RF Power MOSFET Transistor
UF2810P MA-COM-UF2810P_15 Datasheet
218Kb / 2P
   RF Power MOSFET Transistor
UF2810P MA-COM-UF2810P_17 Datasheet
635Kb / 3P
   RF Power MOSFET Transistor
More results

同様の説明 - UF2810P

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tyco Electronics
UF2815B MACOM-UF2815B Datasheet
203Kb / 3P
   RF MOSFET Power Transistor, 15W, 28V 100-500MHz
UF28100V MACOM-UF28100V Datasheet
208Kb / 3P
   RF MOSFET Power Transistor, 15W, 28V 100-500MHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
UF2810P MA-COM-UF2810P Datasheet
218Kb / 2P
   RF Power MOSFET Transistor 10W, 100-500 MHz, 28V
UF28150J MA-COM-UF28150J Datasheet
213Kb / 3P
   RF Power MOSFET Transistor 150W, 100MHz-500MHz, 28V
DU2810S MA-COM-DU2810S Datasheet
151Kb / 2P
   RF Power MOSFET Transistor 10W, 2-175MHz, 28V
LF2810A MA-COM-LF2810A Datasheet
142Kb / 3P
   RF Power MOSFET Transistor 10W, 500-1000MHz, 28V
MRF166W MA-COM-MRF166W Datasheet
567Kb / 11P
   The RF MOSFET Line 40W, 500MHz, 28V
MRF275L MA-COM-MRF275L Datasheet
541Kb / 17P
   The RF MOSFET Line 100W, 500MHz, 28V
MRF166C MA-COM-MRF166C Datasheet
560Kb / 11P
   The RF MOSFET Line 20W, 500MHz, 28V
MRF275G MA-COM-MRF275G Datasheet
639Kb / 19P
   The RF MOSFET Line 150W, 500MHz, 28V
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com