データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

P2N2222A データシート(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

部品番号 P2N2222A
部品情報  Amplifier Transistors(NPN Silicon)
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

P2N2222A データシート(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  P2N2222A Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor P2N2222A Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor P2N2222A Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor P2N2222A Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor P2N2222A Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor P2N2222A Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
P2N2222A
http://onsemi.com
4
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.005
0.01
0.02 0.03
0.05
0.1
0.2 0.3
0.5
1.0
2.0
3.0
5.0
10
20
30
50
IB, BASE CURRENT (mA)
Figure 4. Collector Saturation Region
TJ =25°C
IC =1.0 mA
10 mA
150 mA
500 mA
Figure 5. Turn--On Time
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
70
100
200
50
10
20
70
5.0
100
5.0 7.0
30
50
200
10
30
7.0
20
IC/IB =10
TJ =25°C
tr @VCC =30V
td @VEB(off) =2.0 V
td @VEB(off) =0
3.0
2.0
300
500
500
5.0
7.0
10
20
30
50
70
100
200
300
Figure 6. Turn--Off Time
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
10
20
70 100
5.0 7.0
30
50
200 300
500
VCC =30V
IC/IB =10
IB1 =IB2
TJ =25°C
t′s =ts -- 1/8 tf
tf
Figure 7. Frequency Effects
f, FREQUENCY (kHz)
4.0
6.0
8.0
10
2.0
0.1
Figure 8. Source Resistance Effects
RS, SOURCE RESISTANCE (OHMS)
1.0 2.0
5.0 10 20
50
0.2
0.5
0
100
0.01 0.02 0.05
RS =OPTIMUM
RS = SOURCE
RS = RESISTANCE
IC =1.0 mA,RS = 150 Ω
500 mA, RS = 200 Ω
100 mA, RS =2.0 kΩ
50 mA, RS =4.0 kΩ
f=1.0 kHz
IC =50 mA
100 mA
500 mA
1.0 mA
4.0
6.0
8.0
10
2.0
0
50 100 200
500 1.0 k 2.0 k
5.0 k 10 k 20 k
50 k 100 k


同様の部品番号 - P2N2222A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
P2N2222A MOTOROLA-P2N2222A Datasheet
238Kb / 6P
   Amplifier Transistors
logo
TRANSYS Electronics Lim...
P2N2222A TEL-P2N2222A Datasheet
86Kb / 3P
   NPN SILICON PLANAR SWITCHING TRANSISTORS
logo
Continental Device Indi...
P2N2222A CDIL-P2N2222A Datasheet
245Kb / 4P
   NPN SILICON PLANAR SWITCHING TRANSISTORS
More results

同様の説明 - P2N2222A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MPS918 ONSEMI-MPS918 Datasheet
62Kb / 4P
   Amplifier Transistors(NPN Silicon)
1996
2N5088 ONSEMI-2N5088_07 Datasheet
83Kb / 5P
   Amplifier Transistors NPN Silicon
March, 2007 ??Rev. 4
BC237 ONSEMI-BC237_06 Datasheet
54Kb / 4P
   Amplifier Transistors NPN Silicon
January, 2006 ??Rev. 4
2N5550 ONSEMI-2N5550_07 Datasheet
88Kb / 6P
   Amplifier Transistors NPN Silicon
March, 2007 ??Rev. 5
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MPSU06F NJSEMI-MPSU06F Datasheet
83Kb / 1P
   NPN Silicon Amplifier Transistors
logo
Leshan Radio Company
MMBT6428LT1 LRC-MMBT6428LT1 Datasheet
209Kb / 4P
   Amplifier Transistors(NPN Silicon)
logo
ON Semiconductor
MBT6429DW1T1 ONSEMI-MBT6429DW1T1_05 Datasheet
79Kb / 5P
   Amplifier Transistors NPN Silicon
December, 2005 ??Rev. 2
BC237 ONSEMI-BC237 Datasheet
83Kb / 4P
   Amplifier Transistors(NPN Silicon)
1996 REV 1
logo
Motorola, Inc
BD525 MOTOROLA-BD525 Datasheet
82Kb / 2P
   NPN SILICON AMPLIFIER TRANSISTORS
logo
ON Semiconductor
MPS918 ONSEMI-MPS918_06 Datasheet
46Kb / 3P
   Amplifier Transistors NPN Silicon
January, 2006 ??Rev. 3
2N5209 ONSEMI-2N5209 Datasheet
277Kb / 6P
   Amplifier Transistors(NPN Silicon)
1996
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com