データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI3469DV-T1-E3 データシート(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI3469DV-T1-E3
部品情報  P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI3469DV-T1-E3 データシート(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI3469DV-T1-E3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI3469DV-T1-E3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI3469DV-T1-E3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI3469DV-T1-E3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI3469DV-T1-E3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI3469DV-T1-E3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
Si3469DV
Vishay Siliconix
New Product
www.vishay.com
4
Document Number: 72676
S-40271—Rev. A, 23-Feb-04
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
0
50
10
Single Pulse Power
Time (sec)
20
10−3
10−2
1
10
600
10−1
10−4
100
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
−50
−25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 mA
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Threshold Voltage
TJ − Temperature (_C)
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
Square Wave Pulse Duration (sec)
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA = 90_C/W
3. TJM − TA = PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
PDM
1
100
600
10
10−1
10−2
10−3
30
40
Safe Operating Area
VDS − Drain-to-Source Voltage (V)
100
1
0.1
1
10
100
0.01
10
TA = 25_C
Single Pulse
P(t) = 10
dc
0.1
IDM Limited
ID(on)
Limited
rDS(on) Limited
BVDSS Limited
P(t) = 1
P(t) = 0.1
P(t) = 0.01
P(t) = 0.001
P(t) = 0.0001


同様の部品番号 - SI3469DV-T1-E3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI3469DV-T1-E3 VISHAY-SI3469DV-T1-E3 Datasheet
100Kb / 6P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 23-Feb-04
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI3469DV-T1-E3 VBSEMI-SI3469DV-T1-E3 Datasheet
447Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

同様の説明 - SI3469DV-T1-E3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI9400DY VISHAY-SI9400DY Datasheet
58Kb / 4P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. K, 02-Mar-98
SI9424BDY VISHAY-SI9424BDY Datasheet
44Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 07-Oct-02
SI8407DB VISHAY-SI8407DB Datasheet
69Kb / 6P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 17-Jan-05
SI7401DN VISHAY-SI7401DN Datasheet
240Kb / 3P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
31-May-01
SI7403BDN VISHAY-SI7403BDN Datasheet
106Kb / 8P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 21-Mar-05
SIS407DN-T1-GE3 VISHAY-SIS407DN-T1-GE3 Datasheet
548Kb / 13P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
SI4477DY-T1-GE3 VISHAY-SI4477DY-T1-GE3 Datasheet
261Kb / 10P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 18-May-09
SIA431DJ VISHAY-SIA431DJ Datasheet
221Kb / 9P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-May-12
SI1077X VISHAY-SI1077X Datasheet
183Kb / 8P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 24-Dec-12
SI5457DC VISHAY-SI5457DC Datasheet
244Kb / 11P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 06-Sep-10
logo
Analog Power
AM4421P ANALOGPOWER-AM4421P Datasheet
423Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com