データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LC723341E データシート(PDF) 11 Page - Sanyo Semicon Device

部品番号 LC723341E
部品情報  LC723341E
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC723341E データシート(HTML) 11 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LC723341E Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC723341E Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC723341E Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC723341E Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC723341E Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC723341E Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC723341E Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device LC723341E Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device LC723341E Datasheet HTML 11Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 11 page
background image
LC723341E
No.8013-11/11
前ページより続く。
端子名
端子番号
I/O
機能説明
I/O型式
FMIN
56
I
FM VCO(局部発振)入力端子である。
PLL命令のCW1により端子の選択を行う。
容量結合で入力すること。
バックアップモード、HALTモード、リセット
およびPLL STOP時は入力禁止となる。
CMOSアンプ入力
AMIN
57
I
AM VCO(局部発振)入力端子である。
PLL命令のCW1により端子の選択および帯域
の設定を行う。
容量結合で入力すること。
バックアップモード、HALTモード、リセット
およびPLL STOP時は入力禁止となる。
CMOSアンプ入力
EO
59
O
メインチャージポンプ出力端子である。局部
発振周波数をN分周した周波数が、基準周波
数より高い場合は「H」レベル、低い場合は「L」
レベルが出力され一致した場合はハイイン
ピーダンスとなる。
バックアップモード、HALTモード、リセット
およびPLL STOP時は出力ハイインピーダンス
となる。
CMOSプッシュプル
PL0
PL1
PL2
PL3
63
62
61
60
O
オープンドレイン出力ポートである。この
ポートはVDDとポート間にプルアップ抵抗が
必要になる。
バックアップモード時はハイインピーダン
スになる。リセット時は出力命令が実行され
るまで、「L」になる
Nchオープンドレイン出力
VSS
VSS
VDD
25
58
55
電源端子である。
VSSは−側(GND)に接続する。
VDDは+側に接続する。
(注)入出力切換えポートで出力として使用する端子は、あらかじめOUT、SPB、RPB命令で出力
データを確定してからIOS命令で出力に設定するようにすること。
PS
CW1 b1 b0
帯域
1
0
2∼40MHz(SW)
1
1
0.5∼10MHz(MW,LW)
CW1 b1 b0
帯域
0
0
10∼250MHz


同様の部品番号 - LC723341E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
LC7233 SANYO-LC7233 Datasheet
362Kb / 16P
   Single-Chip PLL and Microcontroller with LCD Driver???
LC72336 SANYO-LC72336 Datasheet
185Kb / 16P
   Single-Chip Microcontrollers with Built-In LCD Driver and PLL Circuits
LC72338 SANYO-LC72338 Datasheet
185Kb / 16P
   Single-Chip Microcontrollers with Built-In LCD Driver and PLL Circuits
LC7233N SANYO-LC7233N Datasheet
371Kb / 15P
   Single-Chip PLL and Microcontroller with LCD Driver???
LC7233N-8818 SANYO-LC7233N-8818 Datasheet
833Kb / 36P
   Single-Chip PLL and Controller with LCD Driver???
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com