データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

9GV1212P4G01 データシート(PDF) 2 Page - SANYO DENKI CO., LTD.

部品番号 9GV1212P4G01
部品情報  DC Fan 120횞120횞25 mm San Ace 120 9GV type
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SANYODENKI [SANYO DENKI CO., LTD.]
ホームページ  https://www.sanyodenki.com/
Logo SANYODENKI - SANYO DENKI CO., LTD.

9GV1212P4G01 データシート(HTML) 2 Page - SANYO DENKI CO., LTD.

  9GV1212P4G01 Datasheet HTML 1Page - SANYO DENKI CO., LTD. 9GV1212P4G01 Datasheet HTML 2Page - SANYO DENKI CO., LTD. 9GV1212P4G01 Datasheet HTML 3Page - SANYO DENKI CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
166
1
0
100
50
250
200
150
300
5
4
3
2
6
0.8
0.2
0.4
0.6
1.0
0
1.2
0
50
100
150
200
PWMデューティ
100%
50%
0%
風量
(inch H2O)
(CFM)
(m3/min)
DC48 V
(Pa)
(Pa)
(inch H2O)
(CFM)
(m3/min)
風量
DC24 V
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1
0
0
50
2
100
3
150
4
5
200
6
50
150
100
200
300
250
50%
PWMデューティ
100%
0%
250
1.0
0
0
0
50
0.2
100
0.4
150
0.6
200
0.8
150
50
100
200
2
1
4
3
6
5
300
1.2
風量
(inch H2O) (Pa)
PWMデューティ100%
55.2 V
40.8 V
48 V
(m3/min)
(CFM)
(Pa)
(inch H2O)
(CFM)
(m3/min)
風量
PWMデューティ100%
200
50
0
0
0
1
2
3
100
4
150
5
0.2
0.6
0.4
0.8
1.2
1.0
50
150
100
200
300
250
6
27.6 V
24 V
20.4 V
5000
6000
3000
4000
2000
1000
(min-1)
PWM デューティサイクル
0
(%)
100
電圧:DC48 V
PWM周波数:25 kHz
5400 min-1
3000 min-1
電圧:DC24 V
PWM周波数:25 kHz
2000
1000
5000
6000
4000
3000
5100 min-1
1650 min-1
(min-1)
PWM デューティサイクル
0
(%)
100
(Pa)
(inch H2O)
(Pa)
(inch H2O)
(CFM)
(m3/min)
風量
風量
DC48 V
PWMデューティ100%
(CFM)
(m3/min)
0
50
0
100
1
0
2
3
200
150
6
5
4
0.8 200
0.2
0.4
0.6
50
100
150
1.0
1.2
250
300
0
50
0
100
1
0
2
3
200
150
6
5
4
0.8 200
0.2
0.4
0.6
50
100
150
1.0
1.2
250
300
PWMデューティ
100%
0%
50%
48 V
40.8 V
60 V
(Pa)
(Pa)
(inch H2O)
(inch H2O)
(CFM)
(m3/min)
風量
風量
DC48 V
PWMデューティ100%
(CFM)
(m3/min)
0
50
0
100
1
0
2
3
200
150
6
5
4
0.8
200
0.2
0.4
0.6
50
100
150
1.0
1.2
250
300
0
50
0
100
1
0
2
3
200
150
6
5
4
0.8 200
0.2
0.4
0.6
50
100
150
1.0
1.2
250
300
50%
0%
40.8 V
48 V
60 V
PWMデューティ
100%
(Pa)
(inch H2O)
(Pa)
(inch H2O)
(CFM)
(m3/min)
風量
風量
DC48 V
PWMデューティ100%
(CFM)
(m3/min)
0
50
0
100
1
0
2
3
200
150
6
5
4
0.8 200
0.2
0.4
0.6
50
100
150
1.0
1.2
250
300
0
50
0
100
1
0
2
3
200
150
6
5
4
0.8 200
0.2
0.4
0.6
50
100
150
1.0
1.2
250
300
PWMデューティ
100%
0%
50%
48 V
40.8 V
60 V
(Pa)
(Pa)
(inch H2O)
(inch H2O)
(CFM)
(m3/min)
風量
風量
DC48 V
PWMデューティ100%
(CFM)
(m3/min)
0
50
0
100
1
0
2
3
200
150
6
5
4
0.8
200
0.2
0.4
0.6
50
100
150
1.0
1.2
250
300
0
50
0
100
1
0
2
3
200
150
6
5
4
0.8 200
0.2
0.4
0.6
50
100
150
1.0
1.2
250
300
50%
0%
40.8 V
48 V
60 V
PWMデューティ
100%
電圧:DC48 V
PWM周波数:25 kHz
1650 min-1
5100 min-1
6000
1000
2000
3000
4000
5000
(min-1)
PWM デューティサイクル
0
(%)
100
電圧:DC48 V
PWM周波数:25 kHz
4600 min-1
(min-1)
PWM デューティサイクル
0
(%)
100
1650 min-1
6000
1000
2000
3000
4000
5000
CATALOG No. C1097B001 '20.1.IT
PWM duty cycle
Operating voltage range
PWM duty - Speed characteristics example
Airflow - Static Pressure Characteristics / PWM Duty - Speed Characteristics Example
9GV1224P4G01 With pulse sensor with PWM control function
9GV1248P4J01 With pulse sensor with PWM control function
9GV1248P4G01 With pulse sensor with PWM control function
9GV1248P4H01 With pulse sensor with PWM control function
PWM duty cycle
PWM duty cycle
PWM duty cycle
Operating voltage range
Operating voltage range
Operating voltage range
PWM duty - Speed characteristics example
PWM duty - Speed characteristics example
PWM duty - Speed characteristics example
Airflow
Airflow
Airflow
Airflow
PWM duty cycle 100%
PWM duty cycle 100%
PWM duty cycle
Voltage: 48 VDC
PWM frequency: 25 kHz
PWM duty cycle
Voltage: 24 VDC
PWM frequency: 25 kHz
PWM duty cycle
PWM duty cycle
24 VDC
48 VDC
Airflow
Airflow
Airflow
Airflow
PWM duty cycle 100%
PWM duty cycle 100%
PWM duty cycle
Voltage: 48 VDC
PWM frequency: 25 kHz
PWM duty cycle
Voltage: 48 VDC
PWM frequency: 25 kHz
PWM duty cycle
PWM duty cycle
48 VDC
48 VDC


同様の部品番号 - 9GV1212P4G01

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SANYO DENKI CO., LTD.
9GV1212P1G01 SANYODENKI-9GV1212P1G01 Datasheet
239Kb / 3P
   DC Fan 120횞120횞38 mm San Ace 120 9GV type
9GV1212P1J01 SANYODENKI-9GV1212P1J01 Datasheet
239Kb / 3P
   DC Fan 120횞120횞38 mm San Ace 120 9GV type
More results

同様の説明 - 9GV1212P4G01

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SANYO DENKI CO., LTD.
9GV1212P1J01 SANYODENKI-9GV1212P1J01 Datasheet
239Kb / 3P
   DC Fan 120횞120횞38 mm San Ace 120 9GV type
109S085 SANYODENKI-109S085 Datasheet
174Kb / 4P
   AC Fan 120횞120횞25 mm San Ace 120
9GV2048P0G201 SANYODENKI-9GV2048P0G201 Datasheet
222Kb / 2P
   DC Fan San Ace 200 9GV type
9GV5724H501 SANYODENKI-9GV5724H501 Datasheet
162Kb / 2P
   DC Fan San Ace 172 9GV type
9GV1412P1G001 SANYODENKI-9GV1412P1G001 Datasheet
355Kb / 4P
   DC Fan San Ace 140 9GV type
9GV1512H501 SANYODENKI-9GV1512H501 Datasheet
157Kb / 2P
   DC Fan San Ace 150 9GV type
9GV3612J301 SANYODENKI-9GV3612J301 Datasheet
129Kb / 2P
   San Ace 36 9GV type
9GV0412K301 SANYODENKI-9GV0412K301 Datasheet
139Kb / 2P
   San Ace 40 9GV type
9SG1212G101 SANYODENKI-9SG1212G101 Datasheet
715Kb / 2P
   DC Fan San Ace 120 9SG type
9HV1224P1A001 SANYODENKI-9HV1224P1A001 Datasheet
222Kb / 3P
   DC Fan San Ace 120 9HV type
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com