データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

9GV1212P4G01 データシート(PDF) 3 Page - SANYO DENKI CO., LTD.

部品番号 9GV1212P4G01
部品情報  DC Fan 120횞120횞25 mm San Ace 120 9GV type
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SANYODENKI [SANYO DENKI CO., LTD.]
ホームページ  https://www.sanyodenki.com/
Logo SANYODENKI - SANYO DENKI CO., LTD.

9GV1212P4G01 データシート(HTML) 3 Page - SANYO DENKI CO., LTD.

  9GV1212P4G01 Datasheet HTML 1Page - SANYO DENKI CO., LTD. 9GV1212P4G01 Datasheet HTML 2Page - SANYO DENKI CO., LTD. 9GV1212P4G01 Datasheet HTML 3Page - SANYO DENKI CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
167
回転方向
風吹出方向
リード線
AWG24
UL 1007
4-
ø4.5±0.3
+30
300 0
(10)
120
±0.8
104.8
±0.3
25.4
±0.5
(5)
(5)
取付用穴
ø135
104.8
±0.3
4-
ø4.5
118
ø127
104.8
±0.3
4-
ø4.5
118
CATALOG No. C1097B001 '20.1.IT
Airflow direction
Lead wire
Rotating direction
Mounting hole
Inlet side
Outlet side
Reference Dimensions of Mounting Holes and Vent Opening (unit: mm)
Dimensions (unit: mm) (Withribs)
Options
Finger guards
page: p. 559
Resin finger guards
page: p. 565
Model no.: 109-019E, 109-019K, 109-019C, 109-019H
Model no.: 109-1000G
Resin filter kits
page: p. 566
Model no.: 109-1000F13 (13PPI), 109-1000F20 (20PPI),
109-1000F30 (30PPI), 109-1000F40 (40PPI)


同様の部品番号 - 9GV1212P4G01

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SANYO DENKI CO., LTD.
9GV1212P1G01 SANYODENKI-9GV1212P1G01 Datasheet
239Kb / 3P
   DC Fan 120횞120횞38 mm San Ace 120 9GV type
9GV1212P1J01 SANYODENKI-9GV1212P1J01 Datasheet
239Kb / 3P
   DC Fan 120횞120횞38 mm San Ace 120 9GV type
More results

同様の説明 - 9GV1212P4G01

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SANYO DENKI CO., LTD.
9GV1212P1J01 SANYODENKI-9GV1212P1J01 Datasheet
239Kb / 3P
   DC Fan 120횞120횞38 mm San Ace 120 9GV type
109S085 SANYODENKI-109S085 Datasheet
174Kb / 4P
   AC Fan 120횞120횞25 mm San Ace 120
9GV2048P0G201 SANYODENKI-9GV2048P0G201 Datasheet
222Kb / 2P
   DC Fan San Ace 200 9GV type
9GV5724H501 SANYODENKI-9GV5724H501 Datasheet
162Kb / 2P
   DC Fan San Ace 172 9GV type
9GV1412P1G001 SANYODENKI-9GV1412P1G001 Datasheet
355Kb / 4P
   DC Fan San Ace 140 9GV type
9GV1512H501 SANYODENKI-9GV1512H501 Datasheet
157Kb / 2P
   DC Fan San Ace 150 9GV type
9GV3612J301 SANYODENKI-9GV3612J301 Datasheet
129Kb / 2P
   San Ace 36 9GV type
9GV0412K301 SANYODENKI-9GV0412K301 Datasheet
139Kb / 2P
   San Ace 40 9GV type
9SG1212G101 SANYODENKI-9SG1212G101 Datasheet
715Kb / 2P
   DC Fan San Ace 120 9SG type
9HV1224P1A001 SANYODENKI-9HV1224P1A001 Datasheet
222Kb / 3P
   DC Fan San Ace 120 9HV type
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com