データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

PKC50DY データシート(PDF) 1 Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD

部品番号. PKC50DY
部品情報  Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
ダウンロード  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  UNIKC [Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD]
ホームページ  http://www.unikc.com.cn/
Logo UNIKC - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD

PKC50DY Datasheet(HTML) 1 Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD

  PKC50DY データシート HTML 1Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PKC50DY データシート HTML 2Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PKC50DY データシート HTML 3Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PKC50DY データシート HTML 4Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PKC50DY データシート HTML 5Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PKC50DY データシート HTML 6Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PKC50DY データシート HTML 7Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PKC50DY データシート HTML 8Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PKC50DY データシート HTML 9Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 11 page
background image
PKC50DY
Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PRODUCT SUMMARY
V(BR)DSS
CH.
30V
Q2
30V
Q1
PDFN 5*6P
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA = 25 °C Unless Otherwise Noted)
CH.
Q2
Q1
Q2
Q1
Q2
Q1
Q2
Q1
Q2
Q1
Q2
Q1
Q2
Q1
Q2
Q1
Q2
Q1
Q2
Q1
Q2
Q1
48
Power Dissipation
UNITS
UNITS
200
120
±20
120A
76
PARAMETERS/TEST CONDITIONS
1.65mΩ @V
GS = 10V
9.5mΩ @V
GS = 10V
mJ
PD
W
192
62
19
19
L = 0.1mH
EAS
IAS
ID
30
LIMITS
27
10
ID
RDS(ON)
TC = 100 °C
25
10
TC = 25 °C
TA = 70 °C
22
Avalanche Energy
24
22
TA = 25 °C
Continuous Drain Current
37A
SYMBOL
Drain-Source Voltage
30
Pulsed Drain Current
1
70
10
8.1
VDS
VGS
TC = 100 °C
ID
IDM
±20
TC = 25 °C
37
Continuous Drain Current
3
23
A
Gate-Source Voltage
V
Avalanche Current
REV 1.0
1
2017/1/3


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn