データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

PKC50DY データシート(PDF) 2 Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD

部品番号. PKC50DY
部品情報  Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
ダウンロード  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  UNIKC [Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD]
ホームページ  http://www.unikc.com.cn/
Logo UNIKC - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD

PKC50DY Datasheet(HTML) 2 Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD

  PKC50DY データシート HTML 1Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PKC50DY データシート HTML 2Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PKC50DY データシート HTML 3Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PKC50DY データシート HTML 4Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PKC50DY データシート HTML 5Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PKC50DY データシート HTML 6Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PKC50DY データシート HTML 7Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PKC50DY データシート HTML 8Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PKC50DY データシート HTML 9Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 11 page
background image
PKC50DY
Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
Q2
Q1
Q2
Q1
THERMAL RESISTANCE RATINGS
CH. TYPICA
L
UNITS
Q2
Q1
Q2
Q1
1Pulse width limited by maximum junction temperature T
J(MAX)=150°
C.
2The value of Rq
JA is measured with the device mounted on 1in
2 FR-4 board with 2oz. Copper, in a still air
environment with TA =25°C.The value in any given application depends on the user's specific board design.
3The maximum current rating is package limited.
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TJ = 25 °C, Unless Otherwise Noted)
MIN
TYP
MAX
Q2
30
Q1
30
Q2
1.3
1.75
2.3
Q1
1.3
1.75
2.3
Q2
±100
Q1
±100
Q2
1
Q1
1
Q2
10
Q1
10
Q2
1.5
2.2
Q1
11.3
14
Q2
1.1
1.65
Q1
6.9
9.5
Q2
66
Q1
37
V
nA
Forward Transconductance
1
gfs
VDS = 5V, ID = 20A
VDS = 5V, ID = 10A
S
MAXIMUM
°C
1.6
2.5
UNITS
mA
VGS = 4.5V, ID = 10A
VGS = 10V, ID = 20A
1.8
W
-55 to 150
Gate Threshold Voltage
SYMBOL
THERMAL RESISTANCE
Operating Junction & Storage Temperature Range
PD
Gate-Body Leakage
Zero Gate Voltage Drain Current
IDSS
VDS = 24V, VGS = 0V
VDS = 20V,
VGS = 0V , TJ = 55 °C
RqJA
RqJC
TEST CONDITIONS
VGS(th)
TEST CONDITIONS
TA = 25 °C
TJ, TSTG
1.2
67
5
°C / W
TA = 70 °C
Power Dissipation
LIMITS
CH.
Junction-to-Case
Junction-to-Ambient
2
STATIC
50
2.6
VDS = 0V, VGS = ±20V
VGS = 4.5V, ID = 16A
PARAMETER
SYMBOL
VGS = 10V, ID = 10A
Drain-Source On-State
Resistance
1
RDS(ON)
VGS = 0V, ID = 250mA
VDS = VGS, ID = 250mA
VGS = 0V, ID = 250mA
Drain-Source Breakdown Voltage
V(BR)DSS
IGSS
REV 1.0
2
2017/1/3


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn