データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

PK630HY データシート(PDF) 2 Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD

部品番号. PK630HY
部品情報  Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
ダウンロード  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  UNIKC [Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD]
ホームページ  http://www.unikc.com.cn/
Logo UNIKC - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD

PK630HY Datasheet(HTML) 2 Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD

  PK630HY データシート HTML 1Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PK630HY データシート HTML 2Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PK630HY データシート HTML 3Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PK630HY データシート HTML 4Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PK630HY データシート HTML 5Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PK630HY データシート HTML 6Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PK630HY データシート HTML 7Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PK630HY データシート HTML 8Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PK630HY データシート HTML 9Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 11 page
background image
PK630HY
Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
Q2
Q1
Q2
Q1
THERMAL RESISTANCE RATINGS
CH. TYPICA
L
UNITS
Q2
Q1
Q2
Q1
Q2
Q1
1Pulse width limited by maximum junction temperature T
J(MAX)=150°
C.
2The value of Rq
JA is measured with the device mounted on 1in
2 FR-4 board with 2oz. Copper, in a still air
environment with TA =25°C.The value in any given application depends on the user's specific board design.
3Package limitation current :Q1=25A,Q2=25A.
4The Power dissipation is based on Rq
JA t ≦10s value.
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TJ = 25 °C, Unless Otherwise Noted)
MIN
TYP
MAX
Q2
30
Q1
30
Q2
1.3
1.6
2.3
Q1
1.27
1.36
2.3
Q2
±100
Q1
±100
Q2
0.5
mA
Q1
1
mA
Q2
5
mA
Q1
10
mA
Q2
3.4
5.1
Q1
6.8
11
Q2
2.7
4.9
Q1
5.3
7.8
Q2
70
Q1
66
t ≦10s
Junction-to-Ambient
2
Steady-State
VGS = 0V, ID = 250mA
VGS = 0V, ID = 1mA
Forward Transconductance
1
gfs
2.6
5.2
°C / W
3.3
VGS = 10V, ID = 11A
Gate-Body Leakage
Zero Gate Voltage Drain Current
IDSS
V
56
2
40
VDS = 5V, ID = 20A
VDS = 5V, ID = 11A
S
VGS = 10V, ID = 20A
°C
72
UNITS
VGS = 4.5V, ID = 11A
VDS = 24V, VGS = 0V
VDS = 20V,
VGS = 0V , TJ = 55 °C
RqJA
RqJC
nA
Gate Threshold Voltage
SYMBOL
THERMAL RESISTANCE
Operating Junction & Storage Temperature Range
PD
RqJA
VGS(th)
TEST CONDITIONS
TA = 70 °C
TEST CONDITIONS
TJ, TSTG
LIMITS
CH.
Junction-to-Case
Power Dissipation
4
30
W
-55 to 150
MAXIMUM
TA = 25 °C
4
STATIC
3.1
PARAMETER
SYMBOL
Drain-Source On-State
Resistance
1
RDS(ON)
VDS = VGS, ID = 250mA
Drain-Source Breakdown Voltage
V(BR)DSS
IGSS
VDS = 0V, VGS = ±20V
VGS = 4.5V, ID = 16A
REV 1.0
2
2017/1/3


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn