データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PK626HY データシート(PDF) 1 Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD

部品番号 PK626HY
部品情報  Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  UNIKC [Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD]
ホームページ  http://www.unikc.com.cn/
Logo UNIKC - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD

PK626HY データシート(HTML) 1 Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD

  PK626HY Datasheet HTML 1Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PK626HY Datasheet HTML 2Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PK626HY Datasheet HTML 3Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PK626HY Datasheet HTML 4Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PK626HY Datasheet HTML 5Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PK626HY Datasheet HTML 6Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PK626HY Datasheet HTML 7Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PK626HY Datasheet HTML 8Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PK626HY Datasheet HTML 9Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 11 page
background image
PK626HY
Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PRODUCT SUMMARY
V(BR)DSS
CH.
30V
Q2
30V
Q1
PDFN 5*6P
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA = 25 °C Unless Otherwise Noted)
CH.
Q2
Q1
Q2
Q1
Q2
Q1
Q2
Q1
Q2
Q1
Q2
Q1
Q2
Q1
Q2
Q1
Q2
Q1
Q2
Q1
Q2
Q1
99A
63
PARAMETERS/TEST CONDITIONS
2.4mΩ @V
GS = 10V
7mΩ @V
GS = 10V
43
Power Dissipation
48
17
17
L = 0.1mH
EAS
UNITS
UNITS
120
99
±20
mJ
PD
W
115
55
11
ID
IAS
TC = 100 °C
24
9.6
TC = 25 °C
ID
25
20
9.5
11
ID
RDS(ON)
30
LIMITS
30
43A
SYMBOL
Drain-Source Voltage
Pulsed Drain Current
1
VDS
VGS
TC = 100 °C
TA = 70 °C
Avalanche Energy
TC = 25 °C
43
TA = 25 °C
Continuous Drain Current
23
26.4
Continuous Drain Current
3
27
A
Gate-Source Voltage
V
Avalanche Current
IDM
±20
REV 1.0
1
2017/1/5


同様の部品番号 - PK626HY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NIKO SEMICONDUCTOR CO.,...
PK626HY NIKOSEM-PK626HY Datasheet
276Kb / 7P
   Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results

同様の説明 - PK626HY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Anpec Electronics Corop...
APM7312 ANPEC-APM7312 Datasheet
118Kb / 9P
   Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
SYNC POWER Crop.
SPN7002D SYNC-POWER-SPN7002D Datasheet
258Kb / 9P
   Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM4410D TSC-TSM4410D Datasheet
164Kb / 5P
   Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM9966 ANPEC-APM9966 Datasheet
151Kb / 12P
   Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM7322K ANPEC-APM7322K Datasheet
117Kb / 10P
   Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Diodes Incorporated
2N7002DW DIODES-2N7002DW_15 Datasheet
217Kb / 5P
   DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
DMG4800LSD DIODES-DMG4800LSD_15 Datasheet
249Kb / 6P
   DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
DMN601DMK DIODES-DMN601DMK_16 Datasheet
513Kb / 7P
   DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
GUANGDONG HOTTECH INDUS...
8205A HOTTECH-8205A Datasheet
821Kb / 2P
   Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Diodes Incorporated
DMN2040LSD DIODES-DMN2040LSD Datasheet
158Kb / 4P
   DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
DMG8822UTS DIODES-DMG8822UTS Datasheet
156Kb / 6P
   DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com