データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

AOB10N60L データシート(PDF) 5 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

部品番号. AOB10N60L
部品情報  N-Channel 650V (D-S)Power MOSFET
ダウンロード  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
ホームページ  www.VBsemi.cn
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

AOB10N60L Datasheet(HTML) 5 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  AOB10N60L データシート HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOB10N60L データシート HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOB10N60L データシート HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOB10N60L データシート HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOB10N60L データシート HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOB10N60L データシート HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOB10N60L データシート HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOB10N60L データシート HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOB10N60L データシート HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
Fig. 12 - Switching Time Test Circuit
Fig. 13 - Switching Time Waveforms
Fig. 14 - Unclamped Inductive Test Circuit
Fig. 15 - Unclamped Inductive Waveforms
Fig. 16 - Basic Gate Charge Waveform
Fig. 17 - Gate Charge Test Circuit
Pulse width
≤ 1 µs
Duty factor
≤ 0.1 %
R
D
V
GS
R
G
D.U.T.
10 V
+
-
V
DS
V
DD
V
DS
90 %
10 %
V
GS
t
d(on)
t
r
t
d(off)
t
f
R
G
IAS
0.01
Ω
tp
D.U.T
L
V
DS
+
-
V
DD
10 V
Vary tp to obtain
required IAS
IAS
VDS
VDD
VDS
tp
Q
GS
Q
GD
Q
G
VG
Charge
10 V
D.U.T.
3 mA
V
GS
V
DS
I
G
I
D
0.3 µF
0.2 µF
50 k
Ω
12 V
Current regulator
Current sampling resistors
Same type as D.U.T.
+
-
www.VBsemi.tw
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
AOB10N60L
5


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn