データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

AOB10N60L データシート(PDF) 9 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

部品番号. AOB10N60L
部品情報  N-Channel 650V (D-S)Power MOSFET
ダウンロード  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
ホームページ  www.VBsemi.cn
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

AOB10N60L Datasheet(HTML) 9 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

Back Button AOB10N60L データシート HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOB10N60L データシート HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOB10N60L データシート HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOB10N60L データシート HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOB10N60L データシート HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOB10N60L データシート HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOB10N60L データシート HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOB10N60L データシート HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOB10N60L データシート HTML 10Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
TO-263AB (HIGH VOLTAGE)
Notes
1. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M-1994.
2. Dimensions are shown in millimeters (inches).
3. Dimension D and E do not include mold flash. Mold flash shall not exceed 0.127 mm (0.005") per side. These dimensions are measured at the
outmost extremes of the plastic body at datum A.
4. Thermal PAD contour optional within dimension E, L1, D1 and E1.
5. Dimension b1 and c1 apply to base metal only.
6. Datum A and B to be determined at datum plane H.
7. Outline conforms to JEDEC outline to TO-263AB.
5
4
1
3
L1
L2
D
B
B
E
H
B
A
Detail A
A
A
c
c2
A
2 x e
2 x b2
2 x b
0.010
A
B
MM
± 0.004
B
M
Base
metal
Plating
b1, b3
(b, b2)
c1
(c)
Section B - B and C - C
Scale: none
Lead tip
4
34
(Datum A)
2
C
C
B
B
5
5
View A - A
E1
D1
E
4
4
B
H
Seating plane
Gauge
plane
0° to 8°
Detail “A”
Rotated 90° CW
scale 8:1
L3
A1
L4
L
MILLIMETERS
INCHES
MILLIMETERS
INCHES
DIM.
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
DIM.
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
A
4.06
4.83
0.160
0.190
D1
6.86
-
0.270
-
A1
0.00
0.25
0.000
0.010
E
9.65
10.67
0.380
0.420
b
0.51
0.99
0.020
0.039
E1
6.22
-
0.245
-
b1
0.51
0.89
0.020
0.035
e
2.54 BSC
0.100 BSC
b2
1.14
1.78
0.045
0.070
H
14.61
15.88
0.575
0.625
b3
1.14
1.73
0.045
0.068
L
1.78
2.79
0.070
0.110
c
0.38
0.74
0.015
0.029
L1
-
1.65
-
0.066
c1
0.38
0.58
0.015
0.023
L2
-
1.78
-
0.070
c2
1.14
1.65
0.045
0.065
L3
0.25 BSC
0.010 BSC
D
8.38
9.65
0.330
0.380
L4
4.78
5.28
0.188
0.208
ECN: S-82110-Rev. A, 15-Sep-08
DWG: 5970
www.VBsemi.tw
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
AOB10N60L
9


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn