データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

AOD522P データシート(PDF) 5 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

部品番号. AOD522P
部品情報  N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
ダウンロード  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
ホームページ  www.VBsemi.cn
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

AOD522P Datasheet(HTML) 5 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  AOD522P データシート HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD522P データシート HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD522P データシート HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD522P データシート HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD522P データシート HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD522P データシート HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD522P データシート HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD522P データシート HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
*The power dissipation PD is based on TJ(max) = 175 °C, using junction-to-case thermal resistance, and is more useful in settling the upper
dissipation limit for cases where additional heatsinking is used. It is used to determine the current rating, when this rating falls below the package
limit.
Current Derating*
0
50
100
150
200
250
300
0
25
50
75
100
125
150
175
TC - Case Temperature (°C)
Package Limited
Power Derating
0
50
100
150
200
250
300
0
25
50
75
100
125
150
175
C - Case Temperature (°C)
T
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Case
Square Wave Pulse Duration (sec)
2
1
0.1
0.01
10- 4
10- 3
10- 2
10- 1
1
10
0.2
0.1
Duty Cycle = 0.5
Single Pulse
0.05
0.02
www.VBsemi.tw
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
AOD522P
5


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn