データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

AOD2810 データシート(PDF) 5 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

部品番号. AOD2810
部品情報  N-Channel 80 V (D-S) MOSFET
ダウンロード  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
ホームページ  www.VBsemi.cn
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

AOD2810 Datasheet(HTML) 5 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  AOD2810 データシート HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2810 データシート HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2810 データシート HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2810 データシート HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2810 データシート HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2810 データシート HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2810 データシート HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2810 データシート HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2810 データシート HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Current Derating*
Power, Junction-to-Case
Power, Junction-to-Ambient
* The power dissipation PD is based on TJ(max.) = 150 °C, using junction-to-case thermal resistance, and is more useful in settling the upper dissipation limit for cases
where additional heatsinking is used. It is used to determine the current rating, when this rating falls below the package limit.
0
15
30
45
60
75
0
25
50
75
100
125
150
T
C - Case Temperature (°C)
Package Limited
0
15
30
45
60
75
0
25
50
75
100
125
150
T
C - Case Temperature (°C)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
25
50
75
100
125
150
T
A - Ambient Temperature (°C)
www.VBsemi.tw
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
AOD2810
5


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn