データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

AOD2908 データシート(PDF) 3 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

部品番号. AOD2908
部品情報  N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
ダウンロード  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
ホームページ  www.VBsemi.cn
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

AOD2908 Datasheet(HTML) 3 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  AOD2908 データシート HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2908 データシート HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2908 データシート HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2908 データシート HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2908 データシート HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2908 データシート HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2908 データシート HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOD2908 データシート HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS
TA = 25 °C, unless otherwise noted
Output Characteristics
Transconductance
Capacitance
0
50
100
150
200
250
0
246
8
10
3 V
VGS = 10 V thru 6 V
4 V
5 V
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
0
50
100
150
200
250
020
40
60
80
100
TC = - 55 °C
25 °C
125 °C
ID - Drain Current (A)
0
1500
3000
4500
6000
7500
0
15304560
75
Ciss
Coss
Crss
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
Transfer Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current
Gate Charge
0
50
100
150
200
0
123
456
25 °C
- 55 °C
TC = 125 °C
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0
204060
80
100
120
VGS = 10 V
VGS = 4.5 V
ID - Drain Current (A)
0
4
8
12
16
20
0
50
100
150
200
VDS = 50 V
ID = 85 A
Qg - Total Gate Charge (nC)
AOD2908
3
www.VBsemi.tw
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
3


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn