データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HCF4006BEY データシート(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

部品番号 HCF4006BEY
部品情報  18-STAGE STATIC SHIFT REGISTER
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

HCF4006BEY データシート(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  HCF4006BEY Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics HCF4006BEY Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics HCF4006BEY Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics HCF4006BEY Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics HCF4006BEY Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics HCF4006BEY Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics HCF4006BEY Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics HCF4006BEY Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
HCF4006B
5/8
DYNAMIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tamb = 25°C, CL = 50pF, RL = 200KΩ, tr = tf = 20 ns)
(*) Typical temperature coefficient for all VDD value is 0.3 %/°C.
TEST CIRCUIT
CL = 50pF or equivalent (includes jig and probe capacitance)
RL = 200KΩ
RT = ZOUT of pulse generator (typically 50Ω)
Symbol
Parameter
Test Condition
Value (*)
Unit
VDD (V)
Min.
Typ.
Max.
tPLH tPHL Propagation Delay Time
5
200
ns
10
100
15
80
tTLH tTHL Output Transition Time
5
100
ns
10
50
15
40
tW
Clock Pulse Width
5
100
ns
10
45
15
30
tr, tf
Clock Input Rise or Fall
Time*
515
µs
10
15
15
15
tsetup
Data Setup Time
5
50
ns
10
25
15
20
fMAX
Maximum Clock Input
Frequency
55
MHz
10
12
15
16


同様の部品番号 - HCF4006BEY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
HCF4006BEY STMICROELECTRONICS-HCF4006BEY Datasheet
260Kb / 11P
   18-STAGE STATIC SHIFT REGISTER
More results

同様の説明 - HCF4006BEY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
HCC4006B STMICROELECTRONICS-HCC4006B Datasheet
260Kb / 11P
   18-STAGE STATIC SHIFT REGISTER
logo
NXP Semiconductors
HEF4006B PHILIPS-HEF4006B Datasheet
53Kb / 5P
   18-stage static shift register
January 1995
logo
National Semiconductor ...
CD4006BC NSC-CD4006BC Datasheet
112Kb / 6P
   18-Stage Static Shift Register
logo
Texas Instruments
CD4006B TI-CD4006B Datasheet
217Kb / 5P
[Old version datasheet]   CMOS 18-STAGE STATIC SHIFT REGISTER
CD4006BE TI-CD4006BE Datasheet
368Kb / 8P
[Old version datasheet]   CMOS 18-Stage Static Shift Register
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK4006B KODENSHI-KK4006B Datasheet
339Kb / 7P
   鬼MOS 18-Stage Static Shift Register
logo
National Semiconductor ...
CD4031BM NSC-CD4031BM Datasheet
145Kb / 6P
   64-Stage Static Shift Register
logo
STMicroelectronics
HCC4031B STMICROELECTRONICS-HCC4031B Datasheet
241Kb / 12P
   64-STAGE STATIC SHIFT REGISTER
logo
National Semiconductor ...
CD4014BM NSC-CD4014BM Datasheet
142Kb / 6P
   8-Stage Static Shift Register
logo
Fairchild Semiconductor
CD4021BC FAIRCHILD-CD4021BC_02 Datasheet
77Kb / 7P
   8-Stage Static Shift Register
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com