データシートサーチシステム |
|
LD3986J122R-E データシート(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
LD3986J122R-E データシート(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
7 / 12 page LD3986 SERIES 7/12 Figure 12: Supply Voltage Rejection vs Frequency Figure 13: Supply Voltage Rejection vs Temperature Figure 14: Line Transient Response Figure 15: Load Transient Response Figure 16: TURN-ON Figure 17: TURN-OFF VI = 3.2V to 3.8V, IO1 = IO2 = 150mA, TR = TF = 10µs IO1 = 1 mA, IO2 = 0mA, TR = TF = 10µs VI = 3.2V, VEN1,2 = 0 to 1.4V, IO1,2 = 1mA, TR = TF = 1µs VI = 3.2V, VEN1,2 = 1.4 to 0V, IO1,2 = 1mA, TR = TF = 1µs |
同様の部品番号 - LD3986J122R-E |
|
同様の説明 - LD3986J122R-E |