データシートサーチシステム |
|
HLMP-1401-E00VB データシート(PDF) 9 Page - Agilent(Hewlett-Packard) |
|
HLMP-1401-E00VB データシート(HTML) 9 Page - Agilent(Hewlett-Packard) |
9 / 12 page 9 Intensity Bin Limits Intensity Range (mcd) Color Bin Min. Max. D 2.4 3.8 E 3.8 6.1 F 6.1 9.7 G 9.7 15.5 H 15.5 24.8 I 24.8 39.6 J 39.6 63.4 K 63.4 101.5 L 101.5 162.4 M 162.4 234.6 N 234.6 340.0 Red/Orange O 340.0 540.0 P 540.0 850.0 Q 850.0 1200.0 R 1200.0 1700.0 S 1700.0 2400.0 T 2400.0 3400.0 U 3400.0 4900.0 V 4900.0 7100.0 W 7100.0 10200.0 X 10200.0 14800.0 Y 14800.0 21400.0 Z 21400.0 30900.0 C 2.5 4.0 D 4.0 6.5 E 6.5 10.3 F 10.3 16.6 G 16.6 26.5 H 26.5 42.3 I 42.3 67.7 J 67.7 108.2 K 108.2 173.2 Yellow L 173.2 250.0 M 250.0 360.0 N 360.0 510.0 O 510.0 800.0 P 800.0 1250.0 Q 1250.0 1800.0 R 1800.0 2900.0 S 2900.0 4700.0 T 4700.0 7200.0 U 7200.0 11700.0 V 11700.0 18000.0 W 18000.0 27000.0 |
同様の部品番号 - HLMP-1401-E00VB |
|
同様の説明 - HLMP-1401-E00VB |