データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

AM90N06-04D データシート(PDF) 3 Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.

部品番号. AM90N06-04D
部品情報  N-Channel MOSFET uses advanced SGT technology
ダウンロード  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  DOINGTER [SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.]
ホームページ  http://www.doingter.cn/
Logo DOINGTER - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.

AM90N06-04D Datasheet(HTML) 3 Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.

  AM90N06-04D データシート HTML 1Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AM90N06-04D データシート HTML 2Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AM90N06-04D データシート HTML 3Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AM90N06-04D データシート HTML 4Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
www.doingter.cn
3
LS
Continuous Source Current
VGS\<Vth
---
---
130
A
LSp
Pulsed Source Current
---
---
390
Trr
Reverse Recovery Time
---
68.3
---
NS
Qrr
Reverse Recovery Charge
---
73
---
NC
Notes:
Typical Characteristics: (T
C=25unless otherwise noted)
IS=25 A,
di/dt=100 A/μs
1)
Calculated continuous current based on maximum allowable junction temperature.
2)
Repetitive rating; pulse width limited by max. junction temperature.
3)
Pd is based on max. junction temperature, using junction-case thermal resistance.
4)
The value of RθJA is measured with the device mounted on 1 in 2 FR-4 board with 2oz. Copper, in a
still air environment with Ta=25 ℃.
5)
VDD=50 V, RG=25 Ω, L=0.3 mH, starting Tj=25 ℃.
AM90N06-04D


Html ページ

1  2  3  4 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn