データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

AM90N06-04D データシート(PDF) 1 Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.

部品番号. AM90N06-04D
部品情報  N-Channel MOSFET uses advanced SGT technology
ダウンロード  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  DOINGTER [SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.]
ホームページ  http://www.doingter.cn/
Logo DOINGTER - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.

AM90N06-04D Datasheet(HTML) 1 Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.

  AM90N06-04D データシート HTML 1Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AM90N06-04D データシート HTML 2Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AM90N06-04D データシート HTML 3Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AM90N06-04D データシート HTML 4Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Channel MOSFET uses advanced SGT technology and
www.doingter.cn
1
Description:
This N-
design to provide excellent RDS(on) with low gate charge.
It can be used in a wide variety of applications.
Features:
1) VDS=60V,ID=130A,RDS(ON)<3.5mΩ@VGS=10V
2) Low gate charge.
3) Green device available.
4) Advanced high cell denity trench technology for ultra RDS(ON).
5) Excellent package for good heat dissipation.
Absolute Maximum Ratings:(T
C=25unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Ratings
Units
VDS
Drain-Source Voltage
60
V
VGS
Gate-Source Voltage
±20
V
ID
Continuous Drain Current-TC=25℃
1
130
A
Continuous Drain Current-TC=100℃
---
Pulsed Drain Current
2
390
EAS
Single Pulse Avalanche Energy
5
80
mJ
PD
Power Dissipation
3
140
W
TJ, TSTG
Operating and Storage Junction Temperature Range
-55 to +150
Thermal Characteristics:
Symbol
Parameter
Max
Units
RƟJC
Thermal Resistance,Junction to Case
0.89
℃/W
RƟJA
Thermal Resistance Junction to mbient
4
62
℃/W
D
S
G
AM90N06-04D


Html ページ

1  2  3  4 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn