データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

AM90N06-10P データシート(PDF) 3 Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.

部品番号. AM90N06-10P
部品情報  N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
ダウンロード  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  DOINGTER [SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.]
ホームページ  http://www.doingter.cn/
Logo DOINGTER - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.

AM90N06-10P Datasheet(HTML) 3 Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.

  AM90N06-10P データシート HTML 1Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AM90N06-10P データシート HTML 2Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AM90N06-10P データシート HTML 3Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AM90N06-10P データシート HTML 4Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AM90N06-10P データシート HTML 5Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
www.doingter.cn
3
trr
Reverse Recovery Time
36.3
---
Ns
qrr
Reverse Recovery Charge
1.4
---
nc
Notes:
Typical Characteristics: (T
C=25unless otherwise noted)
IS=25 A,
di/dt=100 A/μs
1)
Calculated continuous current based on maximum allowable junction temperature.
2)
Repetitive rating; pulse width limited by max. junction temperature.
3)
Pd is based on max. junction temperature, using junction-case thermal resistance.
4)
VDD=30 V, RG=50 Ω, L=0.3 mH, starting Tj=25 ℃.
5)
The value of RθJA is measured with the device mounted on 1 in 2 FR-4 board with 2oz. Copper, in a
still air environment with Ta=25 ℃.
Figure 1, Typ. output characteristics
Figure 2, Typ. transfer characteristics
0
2
4
6
8
10
0
50
100
150
200
Tj = 25 ℃
VGS= 10 V
VGS= 7.5 V
VGS= 6.5 V
VGS= 6 V
VGS= 5.5 V
VGS= 5 V
VGS= 4.5 V
VGS= 4 V
VGS= 3.5 V
VDS, Drain-source voltage (V)
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7.5
10
2
4
6
8
10
0.1
1
10
100
1000
V
GS, Gate-source voltage(V)
V
DS= 10 V
T
j = 25 ℃
10
20
30
40
50
60
100
101
102
103
104
f
= 100 kHz
V
GS = 0 V
V
DS, Drain-source voltage (V)
C
iss
C
oss
C
rss
0
5
10
15
20
0
2
4
6
8
10
I
D = 25 A
V
DS = 50 V
Q
g, Gate charge(nC)
Figure 3, Typ. capacitances
Figure 4, Typ. gate charge
AM90N06-10P


Html ページ

1  2  3  4  5 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn