データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

AM90N06-10P データシート(PDF) 5 Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.

部品番号. AM90N06-10P
部品情報  N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
ダウンロード  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  DOINGTER [SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.]
ホームページ  http://www.doingter.cn/
Logo DOINGTER - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.

AM90N06-10P Datasheet(HTML) 5 Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.

  AM90N06-10P データシート HTML 1Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AM90N06-10P データシート HTML 2Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AM90N06-10P データシート HTML 3Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AM90N06-10P データシート HTML 4Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AM90N06-10P データシート HTML 5Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
5
Figure 11, Safe operation area TC=25 ℃
Figure 12, Max. transient thermal impedance
0.1
1
10
100
0.01
0.1
1
10
100
1000
10 ms
V
DS, Drain-source voltage(V)
10 μs
DC
1 ms
100 μs
R
DS(ON) Limited
10-6
10-5
10-4
10-3
10-2
10-1
100
101
10-3
10-2
10-1
100
101
D= tp/T
Single Pulse
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
D= 1
tp Pulse width(s)
AM90N06-10P
0086-0755-8278-9056
www.doingter.cn


Html ページ

1  2  3  4  5 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn