データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

XZCP11V12L5 データシート(PDF) 2 Page - Schneider Electric

部品番号. XZCP11V12L5
部品情報  pre-wired connectors XZ - straight female - M12 - 5 pins - cable PUR 5m
ダウンロード  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  SCHNEIDER [Schneider Electric]
ホームページ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

XZCP11V12L5 Datasheet(HTML) 2 Page - Schneider Electric

  XZCP11V12L5 データシート HTML 1Page - Schneider Electric XZCP11V12L5 データシート HTML 2Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2
Package 2 width
30 cm
Package 2 Length
40 cm
Offer Sustainability
REACh Regulation
REACh Declaration
EU RoHS Directive
Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
EU RoHS
Declaration
Mercury free
Yes
RoHS exemption information
Yes


Html ページ

1  2 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn