データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NTD4863N-1G データシート(PDF) 6 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

部品番号 NTD4863N-1G
部品情報  N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
ホームページ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

NTD4863N-1G データシート(HTML) 6 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  NTD4863N-1G Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTD4863N-1G Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTD4863N-1G Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTD4863N-1G Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTD4863N-1G Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTD4863N-1G Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTD4863N-1G Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTD4863N-1G Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
10-3
10-2
1
10
1000
10-1
10-4
100
0.2
0.1
Square WavePulse Duration (s)
1
0.1
0.01
t1
t2
Notes:
PDM
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA = 81 °C/W
3. TJM -TA =PDMZthJA(t)
t1
t2
4. Surface Mounted
Duty Cycle = 0.5
Single Pulse
0.02
0.05
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Case
10-3
10-2
0
1
1
10-1
10-4
0.2
0.1
Duty Cycle = 0.5
Square WavePulse Duration (s)
1
0.1
0.01
Single Pulse
0.02
0.05
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
NTD4863N-1G
6


同様の部品番号 - NTD4863N-1G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
NTD4863N-1G ONSEMI-NTD4863N-1G Datasheet
105Kb / 8P
   Power MOSFET 25 V, 49 A, Single N-Channel, DPAK/IPAK
December, 2007 - Rev. 0
More results

同様の説明 - NTD4863N-1G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com