データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

NTD4904N-1G データシート(PDF) 3 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

部品番号. NTD4904N-1G
部品情報  N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
ダウンロード  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
ホームページ  www.VBsemi.cn
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

NTD4904N-1G Datasheet(HTML) 3 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  NTD4904N-1G データシート HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTD4904N-1G データシート HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTD4904N-1G データシート HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTD4904N-1G データシート HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTD4904N-1G データシート HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTD4904N-1G データシート HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTD4904N-1G データシート HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Output Characteristics
Transconductance
Capacitance
0
15
30
45
60
75
90
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
VGS = 10 V thru 5 V
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
VGS = 2 V
VGS = 3 V
0
100
200
300
400
500
600
0
1020
3040
5060
70
8090
ID - Drain Current (A)
TC = - 55 °C
TC = 25 °C
TC = 125 °C
0
500
1000
1500
2000
2500
0
6
12
18
24
30
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
Ciss
Coss
Crss
Transfer Characteristics
RDS(on) vs. Drain Current
Gate Charge
0.0
0.6
1.2
1.8
2.4
3.0
012
34
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TC = 25 °C
TC = - 55 °C
TC = 125 °C
0.00
10
0.00
20
0.00
0.00
40
0.00
50
0.00
60
0.00
0
153045
607590
ID - Drain Current (A)
VGS = 10 V
VGS = 4.5 V
0
2
4
6
8
10
0
306090
120
150
180
Qg - Total Gate Charge (nC)
ID = 38.8 A
VDS = 24 V
VDS = 15 V
3
0
7
0
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
NTD4904N-1G
3


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn