データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

NTD4909N-1G データシート(PDF) 5 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

部品番号. NTD4909N-1G
部品情報  N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
ダウンロード  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
ホームページ  www.VBsemi.cn
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

NTD4909N-1G Datasheet(HTML) 5 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  NTD4909N-1G データシート HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTD4909N-1G データシート HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTD4909N-1G データシート HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTD4909N-1G データシート HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTD4909N-1G データシート HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTD4909N-1G データシート HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTD4909N-1G データシート HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
*The power dissipation PD is based on TJ(max) = 175 °C, using junction-to-case thermal resistance, and is more useful in settling the upper
dissipation limit for cases where additional heatsinking is used. It is used to determine the current rating, when this rating falls below the package
limit.
Current Derating*
0
50
100
150
200
250
300
0
25
50
75
100
125
150
175
TC - Case Temperature (°C)
Package Limited
Power Derating
0
50
100
150
200
250
300
0
25
50
75
100
125
150
175
C - Case Temperature (°C)
T
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Case
Square Wave Pulse Duration (sec)
2
1
0.1
0.01
10- 4
10- 3
10- 2
10- 1
1
10
0.2
0.1
Duty Cycle = 0.5
Single Pulse
0.05
0.02
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
NTD4909N-1G
5


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn