データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NTF3055L108T1G データシート(PDF) 6 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

部品番号 NTF3055L108T1G
部品情報  N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
ホームページ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

NTF3055L108T1G データシート(HTML) 6 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  NTF3055L108T1G Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTF3055L108T1G Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTF3055L108T1G Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTF3055L108T1G Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTF3055L108T1G Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTF3055L108T1G Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTF3055L108T1G Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd NTF3055L108T1G Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
10-3
10-2
1
10
600
10-1
10-4
100
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Square Wave Pulse Duration (s)
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA = 80 °C/W
3. TJM - TA = PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
PDM
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Foot
10-3
10-2
10
10-1
10-4
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Duty Cycle = 0.5
Square Wave Pulse Duration (s)
Single Pulse
1
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
NTF3055L108T1G
6


同様の部品番号 - NTF3055L108T1G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
NTF3055L108T1G ONSEMI-NTF3055L108T1G Datasheet
80Kb / 6P
   Power MOSFET 3.0 A, 60 V, Logic Level, N?묬hannel SOT??23
December, 2005 ??Rev. 4
NTF3055L108T1G ONSEMI-NTF3055L108T1G Datasheet
117Kb / 6P
   Power MOSFET 3.0 A, 60 V, Logic Level, N?묬hannel SOT??23
October, 2011 ??Rev. 6
NTF3055L108T1G ONSEMI-NTF3055L108T1G Datasheet
81Kb / 6P
   Power MOSFET
July, 2016 ??Rev. 9
logo
TECH PUBLIC Electronics...
NTF3055L108T1G TECHPUBLIC-NTF3055L108T1G Datasheet
1Mb / 5P
   N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
More results

同様の説明 - NTF3055L108T1G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI7478DP VISHAY-SI7478DP Datasheet
231Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 07-Nov-05
2N7000KL VISHAY-2N7000KL Datasheet
73Kb / 4P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 16-Feb-04
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTL9604 DINTEK-DTL9604 Datasheet
246Kb / 8P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MSD20N06 BWTECH-MSD20N06 Datasheet
566Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
MSD30N06 BWTECH-MSD30N06 Datasheet
702Kb / 8P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIR664DP VISHAY-SIR664DP Datasheet
161Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-May-13
logo
Analog Power
AM110N06-08FP ANALOGPOWER-AM110N06-08FP Datasheet
577Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM2362N ANALOGPOWER-AM2362N Datasheet
311Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SUM50020EL VISHAY-SUM50020EL Datasheet
189Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 10-Aug-15
SIS862DN VISHAY-SIS862DN Datasheet
565Kb / 13P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 27-May-13
logo
Analog Power
AM7960N ANALOGPOWER-AM7960N Datasheet
310Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com