データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

XZCPA0941L5 データシート(PDF) 4 Page - Schneider Electric

部品番号 XZCPA0941L5
部品情報  pre-wired connectors XZ - straight female - M8 - 4 pins - cable PVC 5m
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SCHNEIDER [Schneider Electric]
ホームページ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

XZCPA0941L5 データシート(HTML) 4 Page - Schneider Electric

  XZCPA0941L5 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric XZCPA0941L5 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric XZCPA0941L5 Datasheet HTML 3Page - Schneider Electric XZCPA0941L5 Datasheet HTML 4Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
4
Product data sheet
Connections and Schema
XZCPA0941L5
Connections and Schemes
Connector
BN : Brown
BK : Black
BU : Blue
WH : White


同様の部品番号 - XZCPA0941L5

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schneider Electric
XZCPA0941L10 SCHNEIDER-XZCPA0941L10 Datasheet
78Kb / 4P
   pre-wired connectors XZ - straight female - M8 - 4 pins - cable PVC 10m
More results

同様の説明 - XZCPA0941L5

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schneider Electric
XZCPV0941L5 SCHNEIDER-XZCPV0941L5 Datasheet
100Kb / 4P
   pre-wired connectors XZ - straight female - M8 - 4 pins - cable PVC 5m
XZCPV0566L5 SCHNEIDER-XZCPV0566L5 Datasheet
100Kb / 4P
   pre-wired connectors XZ - straight female - M8 - 3 pins - cable PVC 5m
XZCPV1041L5 SCHNEIDER-XZCPV1041L5 Datasheet
99Kb / 4P
   pre-wired connectors XZ - elbowed female - M8 - 4 pins - cable PVC 5m
XZCP0941L5 SCHNEIDER-XZCP0941L5 Datasheet
82Kb / 4P
   pre-wired connectors XZ - straight female - M8 - 4 pins - cable PUR 5m
XZCPV0766L5 SCHNEIDER-XZCPV0766L5 Datasheet
100Kb / 4P
   pre-wired connectors XZ - elbowed female - M8 - 3 pins - cable PVC 5m
XZCPV1141L5 SCHNEIDER-XZCPV1141L5 Datasheet
79Kb / 4P
   pre-wired connectors XZ - straight female - M12 - 4 pins - cable PVC 5m
XZCPV0666L5 SCHNEIDER-XZCPV0666L5 Datasheet
79Kb / 4P
   pre-wired connectors XZ - elbowed female - M8 - 3 pins - cable PVC 5m
XZCPA1141L5 SCHNEIDER-XZCPA1141L5 Datasheet
79Kb / 4P
   pre-wired connectors XZ - straight female - M12 - 4 pins - cable PVC 5m
XZCPV0941L2 SCHNEIDER-XZCPV0941L2 Datasheet
107Kb / 4P
   pre-wired connectors XZ - straight female - M8 - 4 pins - cable PVC 2m
XZCPV0941L10 SCHNEIDER-XZCPV0941L10 Datasheet
116Kb / 4P
   pre-wired connectors XZ - straight female - M8 - 4 pins - cable PVC 10m
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com