データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

XZCPA1241L2 データシート(PDF) 2 Page - Schneider Electric

部品番号. XZCPA1241L2
部品情報  pre-wired connectors XZ - elbowed female - M12 - 4 pins - cable PVC 2m
ダウンロード  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  SCHNEIDER [Schneider Electric]
ホームページ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

XZCPA1241L2 Datasheet(HTML) 2 Page - Schneider Electric

  XZCPA1241L2 データシート HTML 1Page - Schneider Electric XZCPA1241L2 データシート HTML 2Page - Schneider Electric XZCPA1241L2 データシート HTML 3Page - Schneider Electric XZCPA1241L2 データシート HTML 4Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
2
Offer Sustainability
REACh Regulation
REACh Declaration
EU RoHS Directive
Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
EU RoHS
Declaration
Toxic heavy metal free
Yes
Mercury free
Yes
RoHS exemption information
Yes
Contractual warranty
Warranty
18 months


Html ページ

1  2  3  4 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn