データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

AOD5N50 データシート(PDF) 3 Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.

部品番号. AOD5N50
部品情報  N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
ダウンロード  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  DOINGTER [SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.]
ホームページ  http://www.doingter.cn/
Logo DOINGTER - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.

AOD5N50 Datasheet(HTML) 3 Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.

  AOD5N50 データシート HTML 1Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AOD5N50 データシート HTML 2Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AOD5N50 データシート HTML 3Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AOD5N50 データシート HTML 4Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AOD5N50 データシート HTML 5Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
www.doingter.cn
3
Ls
Continuous Source Current
---
4
A
lsm
Pulsed Source Current
---
6
A
trr
Reverse Recovery Time
4
263
---
Ns
qrr
Reverse Recovery Charge
4
1.9
---
nc
Notes:
Typical Characteristics: (T
C=25unless otherwise noted)
VGS = 0 V, IS = 5 A,
dIF / dt = 100 A/µs
1. Repetitive Rating : Pulse width limited by maximum junction temperature
2. L = 21.5 mH, IAS = 5A, VDD = 50V, RG = 25 Ω, Starting TJ = 25°C
3. ISD ≤ 5A, di/dt ≤ 200A/µs, VDD ≤ BVDSS, Starting TJ = 25°C
4. Pulse Test : Pulse width
≤ 300µs, Duty cycle ≤ 2%
5. Essentially independent of operating temperature
Figure 3. On-Resistance Variation vs
Drain Current and Gate Voltage
Figure 4. Body Diode Forward Voltage
Variation with Source Current
and Temperature
246
8
10
10
-1
10
0
10
1
150
o
C
25
o
C
-55
o
C
※ Notes :
1. V
DS = 40V
2. 250μ s Pulse Test
V
GS, Gate-Source Voltage [V]
0
5
10
15
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
V
GS = 20V
V
GS = 10V
※ Note : T
J = 25
I
D, Drain Current [A]
10
-1
10
0
10
1
10
-1
10
0
10
1
V
GS
Top :
15.0 V
10.0 V
8.0 V
7.0 V
6.5 V
6.0 V
5.5 V
Bottom: 5.0 V
※ Notes :
1. 250μ s Pulse Test
2. T
C = 25
V
DS, Drain-Source Voltage [V]
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
10
-1
10
0
10
1
150℃
※ Notes :
1. V
GS = 0V
2. 250μ s Pulse Test
25℃
V
SD, Source-Drain voltage [V]
Figure 2. Transfer Characteristics
Figure 1. On-Region Characteristics
AOD5N50


Html ページ

1  2  3  4  5 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn