データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

AOD5N50 データシート(PDF) 2 Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.

部品番号. AOD5N50
部品情報  N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
ダウンロード  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  DOINGTER [SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.]
ホームページ  http://www.doingter.cn/
Logo DOINGTER - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.

AOD5N50 Datasheet(HTML) 2 Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.

  AOD5N50 データシート HTML 1Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AOD5N50 データシート HTML 2Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AOD5N50 データシート HTML 3Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AOD5N50 データシート HTML 4Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AOD5N50 データシート HTML 5Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
www.doingter.cn
2
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Units
Off Characteristics
BVDSS
Drain-Sourtce Breakdown Voltage
VGS=0V,ID=250μA
500
---
---
V
IDSS
Zero Gate Voltage Drain Current
VGS=0V, VDS=500V
---
---
1
μA
IGSS
Gate-Source Leakage Current
VGS=±30V, VDS=0A
---
---
±100
nA
On Characteristics
VGS(th)
GATE-Source Threshold Voltage
VGS=VDS, ID=250μA
2
---
4
V
RDS(ON)
Drain-Source On Resistance
VGS=10V,ID=2A
---
1.14
1.4
VGS=4.5V,ID=0A
---
---
---
GFS
Forward Transconductance
4
VDS=40V, ID=2A
---
5.2
---
S
Dynamic Characteristics
Ciss
Input Capacitance
VDS=25V, VGS=0V, f=1MHz
---
480
625
pF
Coss
Output Capacitance
---
80
105
Crss
Reverse Transfer Capacitance
---
15
20
Switching Characteristics
4.5
td(on)
Turn-On Delay Time
VDD=250V, ID=5A,
VGS=10V,RGEN=25Ω
---
12
35
ns
tr
Rise Time
---
46
100
ns
td(off)
Turn-Off Delay Time
---
50
110
ns
tf
Fall Time
---
48
105
ns
Qg
Total Gate Charge
VGS=10V, VDS=400V,
ID=5A
---
18
24
nC
Qgs
Gate-Source
Charge
---
2.2
---
nC
Qgd
Gate-Drain “Miller” Charge
---
9.7
---
nC
Drain-Source Diode Characteristics
VSD
Source-Drain Diode Forward Voltage
VGS=0V,IS=1A
---
---
1.4
V
AOD5N50
Electrical Characteristics:(T
C=25unless otherwise noted)


Html ページ

1  2  3  4  5 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn