データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

AOD5T40P データシート(PDF) 4 Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.

部品番号. AOD5T40P
部品情報  N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
ダウンロード  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  DOINGTER [SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.]
ホームページ  http://www.doingter.cn/
Logo DOINGTER - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.

AOD5T40P Datasheet(HTML) 4 Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.

  AOD5T40P データシート HTML 1Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AOD5T40P データシート HTML 2Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AOD5T40P データシート HTML 3Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AOD5T40P データシート HTML 4Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AOD5T40P データシート HTML 5Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
www.doingter.cn
4
Figure 5. Capacitance Characteristics
Figure 6. Gate Charge Characteristics
10
-1
10
0
10
1
0
200
400
600
800
1000
1200
C
iss = Cgs + Cgd (Cds = shorted)
C
oss = Cds + Cgd
C
rss = Cgd
※ Note;
1. V
GS = 0 V
2. f = 1 MHz
C
rss
C
oss
C
iss
V
DS, Drain-Source Voltage [V]
0
5
10
15
20
0
2
4
6
8
10
12
V
DS = 200V
V
DS = 80V
V
DS = 320V
※ Note : I
D = 6A
Q
G, Total Gate Charge [nC]
10
0
10
1
10
2
10
3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
100 ms
1 ms
10
µs
DC
10 ms
100
µs
Operation in This Area
is Limited by R
DS(on)
※ Notes :
1. T
C
= 25
o
C
2. T
J = 150
o
C
3. Single Pulse
V
DS, Drain-Source Voltage [V]
Figure 9-1. Maximum Safe Operating Area
Figure 10. Maximum Drain Current
vs Case Temperature
Figure 7. Breakdown Voltage Variation
vs Temperature
Figure 8. On-Resistance Variation
vs Temperature
-100
-50
0
50
100
150
200
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
※Notes:
1. V
GS = 0 V
2. I
D = 250
μ A
T
J
, Junction Temperature [
o
C]
-100
-50
0
50
100
150
200
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
※ Notes :
1. V
GS = 10 V
2. I
D = 3 A
T
J, Junction Temperature [
o
C]
25
50
75
100
125
150
0
1
2
3
4
5
6
T
C, Case Temperature [
℃]
AOD5T40P


Html ページ

1  2  3  4  5 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn