データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

AOD7N65 データシート(PDF) 1 Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.

部品番号. AOD7N65
部品情報  N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
ダウンロード  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  DOINGTER [SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.]
ホームページ  http://www.doingter.cn/
Logo DOINGTER - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.

AOD7N65 Datasheet(HTML) 1 Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.

  AOD7N65 データシート HTML 1Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AOD7N65 データシート HTML 2Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AOD7N65 データシート HTML 3Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AOD7N65 データシート HTML 4Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AOD7N65 データシート HTML 5Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
Repetitive Avalanche Energy
Avalanche Current
www.doingter.cn
1
Description:
This N-Channel MOSFET uses advanced trench technology and
design to provide excellent RDS(on) with low gate charge.
It can be used in a wide variety of applications.
Features:
1) VDS=650V,ID=8A,RDS(ON)<1.4Ω@VGS=10V
2) Low gate charge.
3) Green device available.
4) Advanced high cell denity trench technology for ultra Iow RDS(ON).
5) Excellent package for good heat dissipation.
Absolute Maximum Ratings:(T
C=25unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Ratings
Units
VDS
Drain-Source Voltage
650
V
VGS
Gate-Source Voltage
±30
V
ID
Continuous Drain Current-TC=25℃
8
A
Continuous Drain Current-TC=100℃
4.4
IDM
Pulsed Drain Current
1
28
EAS
Single Pulse Avalanche Energy
2
247
mJ
IAR
7
A
PD
Power Dissipation,
TC=25℃
32.9
W
EAR
18
mJ
Dv/dt
5
V/ns
TJ, TSTG
Operating and Storage Junction Temperature Range
-55 to +150
Thermal Characteristics:
D
S
G
1
1
Peak Diode Recovery dv/dt
3
AOD7N65


Html ページ

1  2  3  4  5 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn