データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

AOD7N65 データシート(PDF) 2 Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.

部品番号. AOD7N65
部品情報  N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
ダウンロード  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  DOINGTER [SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.]
ホームページ  http://www.doingter.cn/
Logo DOINGTER - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.

AOD7N65 Datasheet(HTML) 2 Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.

  AOD7N65 データシート HTML 1Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AOD7N65 データシート HTML 2Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AOD7N65 データシート HTML 3Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AOD7N65 データシート HTML 4Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD. AOD7N65 データシート HTML 5Page - SHENZHEN DOINGTER SEMICONDUCTOR CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
www.doingter.cn
2
Symbol
Parameter
Max
Units
RƟJC
Thermal Resistance,Junction to Case
3.8
℃/W
43.3
Package Marking and Ordering Information:
Part NO.
Marking
Package
DO08NG
O08N
TO-252
Electrical Characteristics:(T
C=25unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Units
Off Characteristics
BVDSS
Drain-Sourtce Breakdown Voltage
VGS=0V,ID=250μA
650
---
---
V
IDSS
Zero Gate Voltage Drain Current
VGS=0V, VDS=650V
---
---
1
μA
IGSS
Gate-Source Leakage Current
VGS=±30V, VDS=0A
---
---
±100
nA
On Characteristics
VGS(th)
GATE-Source Threshold Voltage
VGS=VDS, ID=250μA
2
---
4
V
RDS(ON)
Drain-Source On Resistance
VGS=10V,ID=3.5A
---
1.1
1.4
Ω
gFS
VGS=40V,ID=3.5A
4
---
7
---
S
Dynamic Characteristics
Ciss
Input Capacitance
VDS=25V, VGS=0V, f=1MHz
---
740
---
pF
Coss
Output Capacitance
---
95
---
Crss
Reverse Transfer Capacitance
---
1.3
---
Switching Characteristics
td(on)
Turn-On Delay Time
VDD=325V, ID=7A,
RGEN=2.5Ω
4,5
---
12
---
ns
tr
Rise Time
---
26
---
ns
td(off)
Turn-Off Delay Time
---
29
---
ns
tf
Fall Time
---
27
---
ns
Qg
Total Gate Charge
VGS=10V, VDS=520V,
ID=7A
4,5
---
15.6
---
nC
Qgs
Gate-Source
Charge
---
4.8
---
nC
RθJA
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient
Forward Transconductance
AOD7N65


Html ページ

1  2  3  4  5 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn