データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

P50N06 データシート(PDF) 6 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

部品番号. P50N06
部品情報  N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
ダウンロード  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
ホームページ  www.VBsemi.cn
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

P50N06 Datasheet(HTML) 6 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  P50N06 データシート HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P50N06 データシート HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P50N06 データシート HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P50N06 データシート HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P50N06 データシート HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P50N06 データシート HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P50N06 データシート HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
TO-220-1
Note
• M* = 0.052 inches to 0.064 inches (dimension including
protrusion), heatsink hole for HVM
M*
3
2
1
Ø P
A
F
J(1)
b(1)
e(1)
e
E
b
C
DIM.
MILLIMETERS
INCHES
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
A
4.24
4.65
0.167
0.183
b
0.69
1.02
0.027
0.040
b(1)
1.14
1.78
0.045
0.070
c
0.36
0.61
0.014
0.024
D
14.33
15.85
0.564
0.624
E
9.96
10.52
0.392
0.414
e
2.41
2.67
0.095
0.105
e(1)
4.88
5.28
0.192
0.208
F
1.14
1.40
0.045
0.055
H(1)
6.10
6.71
0.240
0.264
J(1)
2.41
2.92
0.095
0.115
L
13.36
14.40
0.526
0.567
L(1)
3.33
4.04
0.131
0.159
Ø P
3.53
3.94
0.139
0.155
Q
2.54
3.00
0.100
0.118
ECN: X15-0364-Rev. C, 14-Dec-15
DWG: 6031
www.VBsemi.tw
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
P50N06
6


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn