データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

P50N06PA データシート(PDF) 4 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

部品番号. P50N06PA
部品情報  N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
ダウンロード  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
ホームページ  www.VBsemi.cn
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

P50N06PA Datasheet(HTML) 4 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  P50N06PA データシート HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P50N06PA データシート HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P50N06PA データシート HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P50N06PA データシート HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P50N06PA データシート HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P50N06PA データシート HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P50N06PA データシート HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C unless noted)
On-Resistance vs. Junction Temperature
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
175
TJ - Junction Temperature (°C)
VGS = 10 V
ID = 20 A
Source-Drain Diode Forward Voltage
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
100
10
1
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
TJ = 25 °C
TJ = 150 °C
0
www.VBsemi.tw
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
P50N06PA
4


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn