データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

P50N06PA データシート(PDF) 5 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

部品番号. P50N06PA
部品情報  N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
ダウンロード  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
ホームページ  www.VBsemi.cn
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

P50N06PA Datasheet(HTML) 5 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  P50N06PA データシート HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P50N06PA データシート HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P50N06PA データシート HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P50N06PA データシート HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P50N06PA データシート HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P50N06PA データシート HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P50N06PA データシート HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
THERMAL RATINGS
Maximum Drain Current vs. Ambient Temperature
0
10
20
30
40
50
60
0
25
50
75
100
125
150
175
TA - Ambient Temperature (°C)
Safe Operating Area
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
* VGS > minimum VGS at which RDS(on) is specified
1000
10
0.01
0.1
1
10
100
1
100
TC = 25 °C
Single Pulse
1 ms
10 ms
DC
0.1
RDS(on)*
Limited by
10 µs
100 µs
100 ms
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Case
Square Wave Pulse Duration (s)
2
1
0.1
0.01
10- 4
10- 3
10- 2
10- 1
110
0.2
0.1
Duty Cycle = 0.5
100
Single Pulse
0.02
0.05
www.VBsemi.tw
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
P50N06PA
5


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn