データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

P0460AD データシート(PDF) 6 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

部品番号. P0460AD
部品情報  Power MOSFET
ダウンロード  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
ホームページ  www.VBsemi.cn
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

P0460AD Datasheet(HTML) 6 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  P0460AD データシート HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P0460AD データシート HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P0460AD データシート HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P0460AD データシート HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P0460AD データシート HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P0460AD データシート HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P0460AD データシート HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P0460AD データシート HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P0460AD データシート HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
Fig. 12c - Maximum Avalanche Energy vs. Drain Current
Fig. 12d - Typical Drain-to Source Voltage vs. Avalanche
Current
Fig. 13a - Basic Gate Charge Waveform
Fig. 13b - Gate Charge Test Circuit
25
50
75
100
125
150
0
200
400
600
800
Starting T , Junction Temperature ( C)
J
°
ID
TOP
BOTTOM
2.3A
3.3A
4A
700
720
740
760
780
800
01
23
4
5
6
A
av
I
, Avalanche Current (A)
QG
QGS
QGD
VG
Charge
10 V
D.U.T.
3 mA
V
GS
V
DS
I
G
I
D
0.3 µF
0.2 µF
50 k
Ω
12 V
Current regulator
Current sampling resistors
Same type as D.U.T.
+
-
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
P0460AD
6


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn