データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

P0460AD データシート(PDF) 7 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

部品番号. P0460AD
部品情報  Power MOSFET
ダウンロード  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
ホームページ  www.VBsemi.cn
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

P0460AD Datasheet(HTML) 7 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  P0460AD データシート HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P0460AD データシート HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P0460AD データシート HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P0460AD データシート HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P0460AD データシート HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P0460AD データシート HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P0460AD データシート HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P0460AD データシート HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P0460AD データシート HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
Fig. 14 - For N-Channel
P.W.
Period
dI/dt
Diode recovery
dV/dt
Ripple
≤ 5 %
Body diode forward drop
Re-applied
voltage
Reverse
recovery
current
Body diode forward
current
VGS = 10 V*
VDD
ISD
Driver gate drive
D.U.T. ISD waveform
D.U.T. VDS waveform
Inductor crurent
D =
P.W.
Period
+
-
+
+
+
-
-
-
* VGS = 5 V for logic level devices
Peak Diode Recovery dV/dt Test Circuit
RG
VDD
• dV/dt controlled by RG
• Driver same type as D.U.T.
• ISD controlled by duty factor "D"
• D.U.T. - device under test
D.U.T.
Circuit layout considerations
• Low stray inductance
• Ground plane
• Low leakage inductance
current transformer
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
P0460AD
7


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn