データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

P0460AD データシート(PDF) 3 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

部品番号. P0460AD
部品情報  Power MOSFET
ダウンロード  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
ホームページ  www.VBsemi.cn
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

P0460AD Datasheet(HTML) 3 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  P0460AD データシート HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P0460AD データシート HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P0460AD データシート HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P0460AD データシート HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P0460AD データシート HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P0460AD データシート HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P0460AD データシート HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P0460AD データシート HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P0460AD データシート HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Fig. 1 - Typical Output Characteristics
Fig. 2 - Typical Output Characteristics
Fig. 3 - Typical Transfer Characteristics
Fig. 4 - Normalized On-Resistance vs. Temperature
0.1
1
5
10
0.1
1
10
100
20µs PULSE WIDTH
T = 25 C
J
°
TOP
BOTTOM
VGS
15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
4.5V
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
4.5V
0.1
1
5
10
1
10
100
20µs PULSE WIDTH
T = 150 C
J
°
TOP
BOTTOM
VGS
15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
4.5V
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
4.5V
0.1
1
5
10
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
V
= 100V
20µs PULSE WIDTH
DS
V
, Gate-to-Source Voltage (V)
GS
T = 25 C
J
°
T = 150 C
J
°
-60 -40 -20
0
20
40
60
80 100 120 140 160
0.0
0.5
2.0
3.5
5.0
5.5
8.0
T , Junction Temperature ( C)
J
°
V
=
I =
GS
D
10V
3.2A
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
P0460AD
3


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn