データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

P1004BS データシート(PDF) 4 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

部品番号. P1004BS
部品情報  N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
ダウンロード  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
ホームページ  www.VBsemi.cn
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

P1004BS Datasheet(HTML) 4 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  P1004BS データシート HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P1004BS データシート HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P1004BS データシート HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P1004BS データシート HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P1004BS データシート HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P1004BS データシート HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P1004BS データシート HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P1004BS データシート HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P1004BS データシート HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS (TA = 25 °C, unless otherwise noted)
On-Resistance vs. Junction Temperature
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Source Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
Drain Source Breakdown vs. Junction Temperature
Current De-Rating
10
100
1000
10000
0.5
0.8
1.1
1.4
1.7
2.0
-50 -25
0
255075
100 125 150 175
Axis Title
T
J - Junction Temperature (°C)
2nd line
I
D = 30 A
V
GS = 10 V
V
GS = 4.5 V
10
100
1000
10000
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
2468
10
Axis Title
V
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
2nd line
T
J = 25 °C
T
J = 125 °C
10
100
1000
10000
0.001
0.01
0.1
1
10
100
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
Axis Title
V
SD - Source-to-Drain Voltage (V)
2nd line
T
J = 150 °C
T
J = 25 °C
10
100
1000
10000
-2.0
-1.4
-0.8
-0.2
0.4
1.0
-50 -25
0
25
50
75
100 125 150 175
Axis Title
T
J - Temperature (°C)
2nd line
I
D = 5 mA
I
D = 250 μA
10
100
1000
10000
105
110
115
120
125
-50 -25
0
25
50
75
100 125 150 175
Axis Title
T
J - Temperature (°C)
2nd line
I
D = 250 μA
10
100
1000
10000
0
30
60
90
120
150
025
50
75
100
125
150
175
Axis Title
T
C - Case Temperature (°C)
2nd line
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
P1004BS
4


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn