データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

P1004HV データシート(PDF) 7 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

部品番号 P1004HV
部品情報  Dual N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
ホームページ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

P1004HV データシート(HTML) 7 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  P1004HV Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P1004HV Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P1004HV Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P1004HV Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P1004HV Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P1004HV Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P1004HV Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P1004HV Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P1004HV Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
DIM
MILLIMETERS
INCHES
Min
Max
Min
Max
A
1.35
1.75
0.053
0.069
A1
0.10
0.20
0.004
0.008
B
0.35
0.51
0.014
0.020
C
0.19
0.25
0.0075
0.010
D
4.80
5.00
0.189
0.196
E
3.80
4.00
0.150
0.157
e
1.27 BSC
0.050 BSC
H
5.80
6.20
0.228
0.244
h
0.25
0.50
0.010
0.020
L
0.50
0.93
0.020
0.037
q
0°8°0°8°
S
0.44
0.64
0.018
0.026
ECN: C-06527-Rev. I, 11-Sep-06
DWG: 5498
4
3
1
2
5
6
8
7
H
E
h x 45
C
All Leads
q
0.101 mm
0.004"
L
BA1
A
e
D
0.25 mm (Gage Plane)
SOIC (NARROW): 8-LEAD
JEDEC Part Number: MS-012
S
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
P1004HV
7


同様の部品番号 - P1004HV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Littelfuse
P1004-95 LITTELFUSE-P1004-95 Datasheet
388Kb / 2P
   Time Delay Relays / DELAY-ON-MAKE
2021 Rev: 1-B-030121
P1004-95-X LITTELFUSE-P1004-95-X Datasheet
388Kb / 2P
   Time Delay Relays / DELAY-ON-MAKE
2021 Rev: 1-B-030121
logo
DB Unlimited.
P10045-1 DBUNLIMITED-P10045-1 Datasheet
548Kb / 1P
   Released from Engineering
logo
Wuxi U-NIKC Semiconduct...
P1004BD UNIKC-P1004BD Datasheet
567Kb / 6P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
P1004BDG VBSEMI-P1004BDG Datasheet
1,001Kb / 8P
   N-Channel 4 -V (D-S) MOSFET
More results

同様の説明 - P1004HV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI4906DY-T1-E3 VISHAY-SI4906DY-T1-E3 Datasheet
267Kb / 10P
   Dual N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 16-Nov-09
SI7938DP VISHAY-SI7938DP Datasheet
513Kb / 13P
   Dual N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 28-Sep-09
logo
Analog Power
AM7640N ANALOGPOWER-AM7640N Datasheet
77Kb / 3P
   Dual N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
AM4940N ANALOGPOWER-AM4940N Datasheet
120Kb / 5P
   Dual N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
AM4942N ANALOGPOWER-AM4942N Datasheet
180Kb / 3P
   Dual N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
9960M VBSEMI-9960M Datasheet
1,004Kb / 9P
   Dual N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
AO4884 VBSEMI-AO4884 Datasheet
1Mb / 9P
   Dual N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
VB3420 VBSEMI-VB3420 Datasheet
716Kb / 9P
   Dual N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
VBA3410 VBSEMI-VBA3410 Datasheet
614Kb / 9P
   Dual N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
Leshan Radio Company
LDN4818T1G LRC-LDN4818T1G Datasheet
327Kb / 3P
   Dual N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
NTMD5836NLR2G VBSEMI-NTMD5836NLR2G Datasheet
1,004Kb / 9P
   Dual N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com