データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

P4410LVG データシート(PDF) 4 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

部品番号. P4410LVG
部品情報  N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
ダウンロード  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
ホームページ  www.VBsemi.cn
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

P4410LVG Datasheet(HTML) 4 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  P4410LVG データシート HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P4410LVG データシート HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P4410LVG データシート HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P4410LVG データシート HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P4410LVG データシート HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P4410LVG データシート HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P4410LVG データシート HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P4410LVG データシート HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Source-Drain Diode Forward Voltage
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0.1
1
10
100
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
V
SD - Source-to-Drain Voltage (V)
T
J = 150 °C
T
J = 25 °C
0
250
500
750
1000
1250
0
20
40
60
80
100
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
C
iss
C
oss
C
rss
0.45
0.9
1.35
1.8
2.25
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
T
J - Junction Temperature (°C)
V
GS = 4.5 V, I
D = 6 A
VGS = 10 V, ID = 6.6 A
Threshold Voltage
Drain Source Breakdown vs. Junction Temperature
Current Derating
1.2
1.5
1.8
2.1
2.4
2.7
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
T
J - Temperature (°C)
I
D = 250 μA
102
107
112
117
122
127
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
T
J - Temperature (°C)
I
D = 250 μA
0
5
10
15
20
0
25
50
75
100
125
150
T
C - Case Temperature (°C)
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
P4410LVG
4


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn