データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

P4410LVG データシート(PDF) 5 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

部品番号. P4410LVG
部品情報  N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
ダウンロード  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
ホームページ  www.VBsemi.cn
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

P4410LVG Datasheet(HTML) 5 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  P4410LVG データシート HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P4410LVG データシート HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P4410LVG データシート HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P4410LVG データシート HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P4410LVG データシート HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P4410LVG データシート HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P4410LVG データシート HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P4410LVG データシート HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Single Pulse Avalanche Current Capability vs. Time
1
10
0.0001
0.00001
0.000001
0.001
0.01
Time (s)
T
J = 25 °C
T
J = 150 °C
Safe Operating Area
0.01
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
* V
GS > minimum VGS at which RDS(on) is specified
DC, 10 s 1 s, 100 ms
Limited by R
DS(on)*
1 ms
T
C = 25 °
C
Single Pulse
BVDSS Limited
10 ms
100 μs
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Case
Square Wave Pulse Duration (s)
2
1
0.1
0.01
10-4
10-3
10-2
110
10-1
0.2
0.1
Duty Cycle = 0.5
30
0.02
0.05
Single Pulse
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
P4410LVG
5


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn