データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

P4410LVG データシート(PDF) 6 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

部品番号. P4410LVG
部品情報  N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
ダウンロード  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
ホームページ  www.VBsemi.cn
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

P4410LVG Datasheet(HTML) 6 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  P4410LVG データシート HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P4410LVG データシート HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P4410LVG データシート HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P4410LVG データシート HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P4410LVG データシート HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P4410LVG データシート HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P4410LVG データシート HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P4410LVG データシート HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
TO-252AA Case Outline
Notes
• Dimension L3 is for reference only.
b
b2
e1
E1
C
A1
e
b3
E
C2
A
MILLIMETERS
INCHES
DIM.
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
A
2.18
2.38
0.086
0.094
A1
-
0.127
-
0.005
b
0.64
0.88
0.025
0.035
b2
0.76
1.14
0.030
0.045
b3
4.95
5.46
0.195
0.215
C
0.46
0.61
0.018
0.024
C2
0.46
0.89
0.018
0.035
D
5.97
6.22
0.235
0.245
D1
4.10
-
0.161
-
E
6.35
6.73
0.250
0.265
E1
4.32
-
0.170
-
H
9.40
10.41
0.370
0.410
e
2.28 BSC
0.090 BSC
e1
4.56 BSC
0.180 BSC
L
1.40
1.78
0.055
0.070
L3
0.89
1.27
0.035
0.050
L4
-
1.02
-
0.040
L5
1.01
1.52
0.040
0.060
ECN: T16-0236-Rev. P, 16-May-16
DWG: 5347
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
P4410LVG
6


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn