データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

P4410LVG データシート(PDF) 7 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

部品番号. P4410LVG
部品情報  N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
ダウンロード  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
ホームページ  www.VBsemi.cn
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

P4410LVG Datasheet(HTML) 7 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  P4410LVG データシート HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P4410LVG データシート HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P4410LVG データシート HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P4410LVG データシート HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P4410LVG データシート HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P4410LVG データシート HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P4410LVG データシート HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd P4410LVG データシート HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR DPAK (TO-252)
Recommended Minimum Pads
Dimensions in Inches/(mm)
0.224
(5.690)
0.180
(4.572)
0.055
(1.397)
Return to Index
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
P4410LVG
7


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn