データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

MSE14LCH2 データシート(PDF) 1 Page - Mallory Sonalert Products Inc

部品番号. MSE14LCH2
部品情報  Chirp (100ms repeating every 1.2 sec)
ダウンロード  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  MSPI [Mallory Sonalert Products Inc]
ホームページ  https://www.mspindy.com/default.aspx
Logo MSPI - Mallory Sonalert Products Inc

MSE14LCH2 Datasheet(HTML) 1 Page - Mallory Sonalert Products Inc

  MSE14LCH2 データシート HTML 1Page - Mallory Sonalert Products Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Part #:
Revision:
Loud
7 to 14 VDC
Specifications:
MSE14LCH2
B
Mallory Sonalert Products,Inc.
Sales Outline Drawing
Voltage Rating
Sound Level Category
Mode of Operation
Chirp (100ms repeating every 1.2 sec)
50mA MAX
-40° to +65° C
-40° to +80° C
Valox (UL94V-0), Color: Black
Options
Storage Temperature
Housing Material
4500-3200 Hz Typical
Frequency
4411 South High School Road, Indianapolis, Indiana 46241 U.S.A · Phone: (317) 612-1000 Fax: (317) 612-1010
www.mspindy.com
ROHS Compliant
4.0g
Please contact factory.
Weight (Typical)
Dimensions: Inches (mm)
Loudness @ 1 FT
Current Draw
Operating Temperature
85 to 95 dB(A) Typ.


Html ページ

1 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn