データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FTK03N10 データシート(PDF) 3 Page - First Silicon Co., Ltd

部品番号 FTK03N10
部品情報  N-Channel MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FS [First Silicon Co., Ltd]
ホームページ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

FTK03N10 データシート(HTML) 3 Page - First Silicon Co., Ltd

  FTK03N10 Datasheet HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd FTK03N10 Datasheet HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd FTK03N10 Datasheet HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd FTK03N10 Datasheet HTML 4Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
2014. 02. 10
3/4
FTK03N10
Revision No : 0
Typical Electrical and Thermal Characteristics (curves)
Figure1. Source-Drain Diode Forward Voltage
Figure2. Safe operating area
Figure4. Transfer characteristics
Figure5. Static drain-source on resistance
Figure6. RDS(ON) vs Junction Temperature
0
1
2
3
4
5
0
5
10
15
20
V
GS
=10V
V
GS
=4V
3.5V
3V
DRAIN TO SOURCE VOLTAGE
V
DS
(V)
Pulsed
V
GS
=2.0V
Figure3. Output Characteristics
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
0
5
10
15
20
GATE TO SOURCE VOLTAGE
V
GS
(V)
V
DS
=10V
Pulsed
T
a
=100℃
T
a
=25℃
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
50
100
150
200
250
300
VGS=2.5V
DRAIN CURRENT
I
D
(A)
Ta=25℃
Pulsed
VGS=10V


同様の部品番号 - FTK03N10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK03N20T FS-FTK03N20T Datasheet
917Kb / 5P
   200V N-Channel MOSFETs
More results

同様の説明 - FTK03N10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KIA Semiconductor Techn...
2302 KIA-2302 Datasheet
110Kb / 4P
   P-CHANNEL MOSFET N-CHANNEL MOSFET
logo
Microsemi Corporation
APT34M60B MICROSEMI-APT34M60B Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT34M120J MICROSEMI-APT34M120J Datasheet
273Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT41M80B2 MICROSEMI-APT41M80B2 Datasheet
265Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT43M60B2 MICROSEMI-APT43M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT58M50J MICROSEMI-APT58M50J Datasheet
275Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT66M60B2 MICROSEMI-APT66M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT28M120B2 MICROSEMI-APT28M120B2 Datasheet
283Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT6M100K MICROSEMI-APT6M100K Datasheet
263Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT24M120B2 MICROSEMI-APT24M120B2 Datasheet
407Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
logo
SemiWell Semiconductor
SFP50N06 SEMIWELL-SFP50N06 Datasheet
895Kb / 7P
   N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com